Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SB0015-03A Fiches technique (PDF) - Sanyo Semicon Device

SB0015-03A Datasheet PDF - Sanyo Semicon Device
No de pièce SB0015-03A
Télécharger  SB0015-03A Télécharger

Taille du fichier   58.53 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Site Internet  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device
Description 30V,15mA Detection Applications

SB0015-03A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
SB0015-03A Datasheet PDF - Sanyo Semicon Device

No de pièce SB0015-03A
Télécharger  SB0015-03A Click to download

Taille du fichier   58.53 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Site Internet  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device
Description 30V,15mA Detection Applications

SB0015-03A Fiches technique (HTML) - Sanyo Semicon Device

SB0015-03A Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device SB0015-03A Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device

SB0015-03A Détails du produit

30V, 15mA Detection Applications

Features
• Glass sleeve structure.
• Detection efficiency : 70%.
• Small size (Half the size of the DO-35 heretofore in use)



Numéro de pièce similaire - SB0015-03A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Cooper Bussmann, Inc.
SB00-D COOPER-SB00-D Datasheet
4Mb / 55P
   Circuit Protection Solutions Low Voltage Fuse Links Catalogue
logo
Sanyo Semicon Device
SB002-15CP SANYO-SB002-15CP Datasheet
55Kb / 2P
   150V, 20mA Rectifier
SB002-15SPA SANYO-SB002-15SPA Datasheet
55Kb / 2P
   150V, 20mA Rectifier
SB0030-01 SANYO-SB0030-01 Datasheet
59Kb / 2P
   10V, 30mA Detection Applications
SB0030-01A SANYO-SB0030-01A Datasheet
59Kb / 2P
   10V, 30mA Detection Applications
More results


Description similaire - SB0015-03A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Sanyo Semicon Device
2SC4637LS SANYO-2SC4637LS Datasheet
30Kb / 3P
   1800V/15mA High-Voltage Amplifier,High-Voltage Switching Applications
SB0030-01A SANYO-SB0030-01A Datasheet
59Kb / 2P
   10V, 30mA Detection Applications
logo
Solid State Optronic
TD3061 SSOUSA-TD3061 Datasheet
436Kb / 9P
   Trigger Current (15mA MAX)
logo
SUNMATE electronic Co.,...
1SS166 SUNMATE-1SS166 Datasheet
200Kb / 2P
   15mA Axial Leaded Schottky Barrier Diodes
logo
List of Unclassifed Man...
VTR16D1H ETC2-VTR16D1H Datasheet
3Mb / 44P
   Photon detection for tomorrows cutting-edge applications.
logo
Diodes Incorporated
ZXTR2108F DIODES-ZXTR2108F Datasheet
491Kb / 7P
   60V INPUT, 8V 15mA REGULATOR TRANSISTOR
logo
Central Semiconductor C...
CPD102X-1N5711 CENTRAL-CPD102X-1N5711 Datasheet
527Kb / 4P
   Schottky Diode Die 15mA, 70 Volt
R0 28-November 2017
logo
Diodes Incorporated
ZXTR2105F DIODES-ZXTR2105F_15 Datasheet
455Kb / 7P
   60V INPUT, 5V 15mA REGULATOR TRANSISTOR
logo
Central Semiconductor C...
CPD51V-1N5711 CENTRAL-CPD51V-1N5711 Datasheet
458Kb / 4P
   Schottky Diode Die 15mA, 70 Volt
R0 11-April 2022
logo
NXP Semiconductors
BT151-650R NXP-BT151-650R Datasheet
161Kb / 11P
   SCR, 12 A, 15mA, 650 V, SOT78
Rev. 05-27 February 2009
More results




À propos de Sanyo Semicon Device


Sanyo Semiconductor Device Corporation, ou Sanyo Semicon Device, était une filiale de Sanyo Electric Co., Ltd., une société d'électronique japonaise. Le dispositif Sanyo Semicon était un fabricant de dispositifs semi-conducteurs, y compris des diodes, des transistors et d'autres composants pour l'électronique grand public, l'automobile et les applications industrielles. La société a été créée en 1970 et a eu son siège à Osaka, au Japon.

Le dispositif Sanyo Semicon était connu pour ses produits de haute qualité et son engagement à répondre aux besoins de ses clients. L'entreprise s'est concentrée sur la recherche et le développement et a participé au développement de nouvelles technologies et de nouvelles produits pour l'industrie des semi-conducteurs. Les produits de Sanyo Semicon Device ont été largement utilisés dans une variété d'applications et ont aidé à soutenir la croissance de l'industrie de l'électronique.

En 2010, Sanyo Electric a été acquise par Panasonic Corporation, une société mondiale d'électronique de premier plan. En conséquence, Sanyo Semicon Device est devenu une filiale de Panasonic et a été intégrée dans son entreprise de semi-conducteurs. L'acquisition a permis à Panasonic d'élargir son portefeuille de produits et ses offres sur le marché des semi-conducteurs et de renforcer encore sa position dans l'industrie de l'électronique.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com