Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

74AHCT1G86GW Fiches technique (PDF) - NXP Semiconductors

74AHCT1G86GW Datasheet PDF - NXP Semiconductors
No de pièce 74AHCT1G86GW
Télécharger  74AHCT1G86GW Télécharger

Taille du fichier   80.24 Kbytes
Page   12 Pages
Fabricant  NXP [NXP Semiconductors]
Site Internet  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors
Description 2-input EXCLUSIVE-OR gate

74AHCT1G86GW Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
74AHCT1G86GW Datasheet PDF - NXP Semiconductors

No de pièce 74AHCT1G86GW
Télécharger  74AHCT1G86GW Click to download

Taille du fichier   80.24 Kbytes
Page   12 Pages
Fabricant  NXP [NXP Semiconductors]
Site Internet  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors
Description 2-input EXCLUSIVE-OR gate

74AHCT1G86GW Fiches technique (HTML) - NXP Semiconductors

Back Button 74AHCT1G86GW Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors 74AHCT1G86GW Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors 74AHCT1G86GW Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors 74AHCT1G86GW Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 74AHCT1G86GW Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 74AHCT1G86GW Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74AHCT1G86GW Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74AHCT1G86GW Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74AHCT1G86GW Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74AHCT1G86GW Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors Next Button 

74AHCT1G86GW Détails du produit

General description

74AHC1G86 and 74AHCT1G86 are high-speed Si-gate CMOS devices. They provide a 2-input EXCLUSIVE-OR function.

The AHC device has CMOS input switching levels and supply voltage range 2 V to 5.5 V.

The AHCT device has TTL input switching levels and supply voltage range 4.5 V to 5.5 V.



Features

Symmetrical output impedance

High noise immunity

ESD protection:

  HBM JESD22-A114E: exceeds 2000 V

  MM JESD22-A115-A: exceeds 200 V

  CDM JESD22-C101C: exceeds 1000 V

Low power dissipation

Balanced propagation delays

SOT353-1 and SOT753 package options

Specified from−40°C to +125°C




Numéro de pièce similaire - 74AHCT1G86GW

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
NXP Semiconductors
74AHCT1G86GW PHILIPS-74AHCT1G86GW Datasheet
61Kb / 12P
   2-input EXCLUSIVE-OR gate
2002 Jun 06
logo
Nexperia B.V. All right...
74AHCT1G86GW NEXPERIA-74AHCT1G86GW Datasheet
211Kb / 11P
   2-input EXCLUSIVE-OR gate
Rev. 6 - 11 January 2022
74AHCT1G86GW-Q100 NEXPERIA-74AHCT1G86GW-Q100 Datasheet
686Kb / 13P
   2-input EXCLUSIVE-OR gate
74AHCT1G86GW-Q100 NEXPERIA-74AHCT1G86GW-Q100 Datasheet
210Kb / 11P
   2-input EXCLUSIVE-OR gate
Rev. 2 - 11 January 2022
More results


Description similaire - 74AHCT1G86GW

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
NXP Semiconductors
74HC1G86GW.125 NXP-74HC1G86GW.125 Datasheet
77Kb / 11P
   2-input EXCLUSIVE-OR gate
Rev. 04-20 July 2007
logo
Unisonic Technologies
U74AHCT1G86 UTC-U74AHCT1G86 Datasheet
101Kb / 4P
   2-INPUT EXCLUSIVE-OR GATE
logo
National Semiconductor ...
54F86DM NSC-54F86DM Datasheet
137Kb / 6P
   2-Input Exclusive-OR Gate
logo
NXP Semiconductors
74AHC1G86 PHILIPS-74AHC1G86 Datasheet
61Kb / 12P
   2-input EXCLUSIVE-OR gate
2002 Jun 06
logo
Renesas Technology Corp
RD74LVC1G86 RENESAS-RD74LVC1G86 Datasheet
2Mb / 8P
   2-input Exclusive OR Gate
logo
Hitachi Semiconductor
HD74ALVC1G86 HITACHI-HD74ALVC1G86 Datasheet
37Kb / 10P
   2-input Exclusive-OR Gate
logo
NXP Semiconductors
74HC1G86 PHILIPS-74HC1G86 Datasheet
78Kb / 12P
   2-input EXCLUSIVE-OR gate
1998 Aug 05
74LVC1G86 PHILIPS-74LVC1G86 Datasheet
69Kb / 12P
   2-input EXCLUSIVE-OR gate
2001 Apr 06
74HC1G86 NXP-74HC1G86 Datasheet
77Kb / 11P
   2-input EXCLUSIVE-OR gate
Rev. 04-20 July 2007
74LVC1G86 NXP-74LVC1G86 Datasheet
87Kb / 14P
   2-input EXCLUSIVE-OR gate
Rev. 06-18 July 2007
logo
Renesas Technology Corp
HD74LV1G86A RENESAS-HD74LV1G86A_08 Datasheet
110Kb / 8P
   2-input Exclusive-OR Gate
More results




À propos de NXP Semiconductors


NXP Semiconductors est une société multinationale cotée en bourse qui conçoit, développe et fabrique un large éventail de semi-conducteurs et de circuits intégrés pour diverses applications, y compris les marchés automobiles, industriels, de communications et de consommation.

La société a été fondée en 2006 et a son siège à Eindhoven, aux Pays-Bas.

NXP propose un large portefeuille de produits, notamment des microcontrôleurs, des microprocesseurs, des circuits intégrés d'authentification sécurisés, des ICS de gestion de l'alimentation, des composants RF et des micro-ondes et des solutions de capteurs, entre autres.

Les produits de l'entreprise sont conçus pour être économes en énergie, sécurisés et fiables, et sont utilisés dans une variété d'applications, y compris les systèmes automobiles, l'automatisation et le contrôle industriels, les maisons et les bâtiments intelligents et les appareils connectés.

NXP est dédié à l'innovation et à la satisfaction des clients, et s'engage à fournir à ses clients les meilleures solutions semi-conductrices pour répondre à leurs besoins.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com