Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

TC0539A Fiches technique (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TC0539A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
No de pièce TC0539A
Télécharger  TC0539A Télécharger

Taille du fichier   414.41 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricant  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Site Internet  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Description SAW Resonator 1008 MHz

TC0539A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
TC0539A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

No de pièce TC0539A
Télécharger  TC0539A Click to download

Taille du fichier   414.41 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricant  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Site Internet  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Description SAW Resonator 1008 MHz

TC0539A Fiches technique (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TC0539A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0539A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0539A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0539A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0539A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0539A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.



Numéro de pièce similaire - TC0539A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC0532A TAI-SAW-TC0532A Datasheet
403Kb / 6P
   SAW Resonator 644.873 MHz SMD 3.0X3.0 mm
TC0537A TAI-SAW-TC0537A Datasheet
414Kb / 6P
   SAW Resonator 834.64 MHz SMD 3.0X3.0 mm
More results


Description similaire - TC0539A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
RF Monolithics, Inc
RP1298 RFM-RP1298 Datasheet
149Kb / 2P
   423.22 MHz SAW Resonator
logo
List of Unclassifed Man...
RC0426D55A110 ETC1-RC0426D55A110 Datasheet
265Kb / 2P
   426.550 MHz SAW Resonator
logo
RF Monolithics, Inc
RO2119A RFM-RO2119A Datasheet
100Kb / 2P
   317.5 MHz SAW Resonator
RO2134A RFM-RO2134A Datasheet
98Kb / 2P
   372.5 MHz SAW Resonator
RO2165A RFM-RO2165A Datasheet
100Kb / 2P
   858.25 MHz SAW Resonator
RO2073C RFM-RO2073C Datasheet
95Kb / 2P
   315.0 MHz SAW Resonator
logo
Murata Manufacturing Co...
RO2044 MURATA-RO2044 Datasheet
145Kb / 2P
   318.00 MHz SAW Resonator
RO2100 MURATA-RO2100 Datasheet
161Kb / 2P
   295.05 MHz SAW Resonator
RO3073A MURATA-RO3073A Datasheet
392Kb / 2P
   315.0 MHz SAW Resonator
RO3073E MURATA-RO3073E Datasheet
100Kb / 2P
   315.00 MHz SAW Resonator
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com