Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

TC0150A Fiches technique (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TC0150A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
No de pièce TC0150A
Télécharger  TC0150A Télécharger

Taille du fichier   336.05 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Site Internet  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Description SAW Resonator 390 MHz SMD5X5 mm

TC0150A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
TC0150A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

No de pièce TC0150A
Télécharger  TC0150A Click to download

Taille du fichier   336.05 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Site Internet  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Description SAW Resonator 390 MHz SMD5X5 mm

TC0150A Fiches technique (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TC0150A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0150A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0150A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0150A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.



Numéro de pièce similaire - TC0150A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC0151A TAI-SAW-TC0151A Datasheet
278Kb / 3P
   SAW Resonator 390 MHz
TC0152A TAI-SAW-TC0152A Datasheet
321Kb / 4P
   SAW Resonator 803.306 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TC0153A TAI-SAW-TC0153A Datasheet
319Kb / 4P
   SAW Resonator 801.556 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TC0154A TAI-SAW-TC0154A Datasheet
338Kb / 4P
   SAW Resonator 916.5 MHz SMD 5X5 mm
logo
Golledge Electronics Lt...
TC0154A GOLLEDGE-TC0154A Datasheet
75Kb / 4P
   SAW Resonator 916.50MHz
More results


Description similaire - TC0150A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TD0110A TAI-SAW-TD0110A Datasheet
319Kb / 4P
   SAW Resonator 868.35 MHz SMD5X5
TC0151A TAI-SAW-TC0151A Datasheet
278Kb / 3P
   SAW Resonator 390 MHz
TC0180A TAI-SAW-TC0180A Datasheet
196Kb / 3P
   SAW Resonator 390 MHz
TC0204A TAI-SAW-TC0204A Datasheet
352Kb / 4P
   SAW Resonator 390 MHz
TC0251A TAI-SAW-TC0251A Datasheet
272Kb / 6P
   SAW Resonator 390 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TE0109A TAI-SAW-TE0109A Datasheet
218Kb / 5P
   Dual SAW Resonator 390/315 MHz SMD 5.0X5.0 mm
logo
Abracon Corporation
ASR390E ABRACON-ASR390E Datasheet
681Kb / 1P
   SMD ONE PORT 390 MHz SAW RESONATOR
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC433ID-A TAI-SAW-TC433ID-A Datasheet
378Kb / 5P
   One-Port SAW Resonator 433.42MHz SMD5X5
logo
Murata Manufacturing Co...
RF3606D MURATA-RF3606D Datasheet
581Kb / 10P
   390 MHz SAW Filter
logo
RF Monolithics, Inc
RF3606D RFM-RF3606D Datasheet
581Kb / 10P
   390 MHz SAW Filter
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com