Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

TA0992A Fiches technique (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA0992A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
No de pièce TA0992A
Télécharger  TA0992A Télécharger

Taille du fichier   394.65 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricant  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Site Internet  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Description SAW Filter 902.5 MHz

TA0992A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
TA0992A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

No de pièce TA0992A
Télécharger  TA0992A Click to download

Taille du fichier   394.65 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricant  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Site Internet  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Description SAW Filter 902.5 MHz

TA0992A Fiches technique (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA0992A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0992A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0992A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0992A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0992A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0992A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0992A Datasheet HTML 7Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.



Numéro de pièce similaire - TA0992A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Golledge Electronics Lt...
TA0992A GOLLEDGE-TA0992A Datasheet
81Kb / 6P
   SAW Filter 902.5MHz
More results


Description similaire - TA0992A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA0747B TAI-SAW-TA0747B Datasheet
995Kb / 7P
   SAW Filter 902.5 MHz
TA0992B TAI-SAW-TA0992B Datasheet
324Kb / 7P
   SAW Filter 902.5 MHz
logo
Abracon Corporation
AFS-152-902.5MHZ-T ABRACON-AFS-152-902.5MHZ-T Datasheet
300Kb / 1P
   SMD 902.5 MHz SAW FILTER
11.15.06
logo
Oscilent Corporation
802-RF902.5M-B OSCILENT-802-RF902.5M-B Datasheet
177Kb / 2P
   902.5 MHz RF SAW Filter
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA2709AA1325 TAI-SAW-TA2709AA1325 Datasheet
384Kb / 7P
   SAW Filter 902.5 MHz (BW 25 MHz) CSP 1.4x1.1 mm
TF0049A TAI-SAW-TF0049A Datasheet
923Kb / 8P
   902.5/947.5MHz SAW Duplexer
logo
API Technologies Corp
SF0240CD03109S APITECH-SF0240CD03109S Datasheet
154Kb / 3P
   240 MHz SAW Filter 240 MHz SAW Filter
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TL0023A TAI-SAW-TL0023A Datasheet
604Kb / 7P
   LTCC Filter 902.5(890 ~ 915) MHz SMD 2.0x1.25 mm (25MHz BW)
logo
API Technologies Corp
SF0162BA03266S APITECH-SF0162BA03266S Datasheet
1Mb / 3P
   SAW Filter 162 MHz SAW Bandpass Filter, 0.06 MHz Bandwidth
logo
Integrated Circuit Syst...
SF0063CN02271T ICST-SF0063CN02271T Datasheet
89Kb / 2P
   63 MHz SAW Bandpass Filter 63 MHz SAW Bandpass Filter
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com