Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

MIE-406L3U Fiches technique (PDF) - Unity Opto Technology

MIE-406L3U Datasheet PDF - Unity Opto Technology
No de pièce MIE-406L3U
Télécharger  MIE-406L3U Télécharger

Taille du fichier   33.91 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  UOT [Unity Opto Technology]
Site Internet  http://www.unityopto.com.tw
Logo UOT - Unity Opto Technology
Description GaAlAs HIGH POWER TO-46 PACKAGE INFRARED EMITTING DIODE

MIE-406L3U Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
MIE-406L3U Datasheet PDF - Unity Opto Technology

No de pièce MIE-406L3U
Télécharger  MIE-406L3U Click to download

Taille du fichier   33.91 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  UOT [Unity Opto Technology]
Site Internet  http://www.unityopto.com.tw
Logo UOT - Unity Opto Technology
Description GaAlAs HIGH POWER TO-46 PACKAGE INFRARED EMITTING DIODE

MIE-406L3U Fiches technique (HTML) - Unity Opto Technology

MIE-406L3U Datasheet HTML 1Page - Unity Opto Technology MIE-406L3U Datasheet HTML 2Page - Unity Opto Technology

MIE-406L3U Détails du produit

Description
The MIE-406L3U is an infrared emitting diode with GaAlAs / GaAlAs die technology molded in a pastel blue transparent plastic package.

Features
• Standard TO-46 package
• Peak wavelength λp = 880 nm
• Good spectral matching to si-photodetector
• Radiant angle : 25°




Numéro de pièce similaire - MIE-406L3U

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Unity Opto Technology
MIE-406A2U UOT-MIE-406A2U Datasheet
32Kb / 2P
   AlGaAs/GaAs HIGH POWER TO-46 PACKAGE INFRARED EMITTING DIODE
MIE-406A4U UOT-MIE-406A4U Datasheet
32Kb / 2P
   AlGaAs/GaAs HIGH POWER TO-46 PACKAGE INFRARED EMITTING DIODE
More results


Description similaire - MIE-406L3U

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Unity Opto Technology
MIE-404L3 UOT-MIE-404L3 Datasheet
34Kb / 2P
   GaAlAs HIGH POWER T0-46 PACKAGE INFRARED EMITTING DIODE
MIE-406A4U UOT-MIE-406A4U Datasheet
32Kb / 2P
   AlGaAs/GaAs HIGH POWER TO-46 PACKAGE INFRARED EMITTING DIODE
MIE-406A2U UOT-MIE-406A2U Datasheet
32Kb / 2P
   AlGaAs/GaAs HIGH POWER TO-46 PACKAGE INFRARED EMITTING DIODE
logo
Vishay Siliconix
TSMF3700 VISHAY-TSMF3700 Datasheet
126Kb / 6P
   GaAlAs/GaAlAs Infrared Emitting Diode in SMT Package
Rev. 1.4, 08-Mar-05
logo
Unity Opto Technology
MIE-184H4 UOT-MIE-184H4 Datasheet
32Kb / 2P
   GaAlAs 1.8mm PACKAGE INFRARED EMITTING DIODE
MIE-144H4 UOT-MIE-144H4 Datasheet
31Kb / 2P
   GaAlAs HIGH POWER SIDE LOOK PACKAGE INFRARED EMITTING DIODE
MIE-184A4 UOT-MIE-184A4 Datasheet
32Kb / 2P
   GaAlAs/GaAs 1.8mm PACKAGE INFRARED EMITTING DIODE
MIE-324L3 UOT-MIE-324L3 Datasheet
32Kb / 2P
   GaAlAs T-1 PACKAGE INFRARED EMITTING DIODE
MIE-114A1 UOT-MIE-114A1 Datasheet
29Kb / 2P
   GaAlAs/GaAs HIGH POWER SIDE LOOK PACKAGE INFRARED EMITTING DIODE
logo
KODENSHI_AUK CORP.
KLB-16AI-88 KODENSHI-KLB-16AI-88 Datasheet
159Kb / 2P
   Infrared Emitting Diode(GaAlAs)
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com