Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

FDD5N53 Fiches technique (PDF) - Fairchild Semiconductor

FDD5N53 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
No de pièce FDD5N53
Télécharger  FDD5N53 Télécharger

Taille du fichier   250.61 Kbytes
Page   9 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description N-Channel MOSFET 530V, 4A, 1.5廓

FDD5N53 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
FDD5N53 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

No de pièce FDD5N53
Télécharger  FDD5N53 Click to download

Taille du fichier   250.61 Kbytes
Page   9 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description N-Channel MOSFET 530V, 4A, 1.5廓

FDD5N53 Fiches technique (HTML) - Fairchild Semiconductor

FDD5N53 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDD5N53 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDD5N53 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDD5N53 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDD5N53 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDD5N53 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDD5N53 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FDD5N53 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FDD5N53 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor

FDD5N53 Détails du produit

Description
These N-Channel enhancement mode power field effect transistors are produced using Fairchild’s proprietary, planar stripe, DMOS technology.
This advanced technology has been especially tailored to minimize on-state resistance, provide superior switching performance, and withstand high energy pluse in the avalanche and commutation mode. These devices are well suited for high efficient switched mode power suppliesand active power factor correction.

Features
• RDS(on) = 1.25Ω ( Typ.)@ VGS = 10V, ID = 2A
• Low gate charge ( Typ. 11nC)
• Low Crss ( Typ. 5pF)
• Fast switching
• 100% avalanche tested
• Improved dv/dt capability
• RoHS compliant




Numéro de pièce similaire - FDD5N53

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FDD5N50 FAIRCHILD-FDD5N50 Datasheet
503Kb / 8P
   N-Channel MOSFET 500V, 4A, 1.4廓
logo
Inchange Semiconductor ...
FDD5N50 ISC-FDD5N50 Datasheet
298Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Fairchild Semiconductor
FDD5N50F FAIRCHILD-FDD5N50F Datasheet
641Kb / 8P
   N-Channel MOSFET, FRFET 500V, 3.5A, 1.55廓
FDD5N50F FAIRCHILD-FDD5N50F Datasheet
758Kb / 8P
   N-Channel MOSFET, FRFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FDD5N50F ISC-FDD5N50F Datasheet
297Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results


Description similaire - FDD5N53

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FDD5N50NZ FAIRCHILD-FDD5N50NZ Datasheet
519Kb / 8P
   N-Channel MOSFET 500V, 4A, 1.5?
FDD5N50 FAIRCHILD-FDD5N50 Datasheet
503Kb / 8P
   N-Channel MOSFET 500V, 4A, 1.4廓
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TSM4N60E TSC-TSM4N60E Datasheet
1Mb / 7P
   600V, 4A, 2.5廓 N-Channel Power MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FDP5N50U FAIRCHILD-FDP5N50U_12 Datasheet
392Kb / 10P
   N-Channel MOSFET, FRFET 500V, 4A, 2.0廓
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TSM4ND65CI TSC-TSM4ND65CI Datasheet
321Kb / 6P
   N-Channel Power MOSFET 650V, 4A, 2.6廓
TSM5ND50CI TSC-TSM5ND50CI Datasheet
326Kb / 6P
   N-Channel Power MOSFET 500V, 5A, 1.5廓
logo
First Silicon Co., Ltd
FTK5N50P FS-FTK5N50P Datasheet
373Kb / 7P
   4.4A, 500V, 1.5廓 N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Tak Cheong Electronics ...
TFF7N65 TAK_CHEONG-TFF7N65 Datasheet
300Kb / 8P
   N-Channel Power MOSFET 7.2A, 650V, 1.5廓
TFP7N65 TAK_CHEONG-TFP7N65 Datasheet
321Kb / 8P
   N-Channel Power MOSFET 7.2A, 650V, 1.5廓
logo
Unisonic Technologies
UF830 UTC-UF830 Datasheet
307Kb / 8P
   4.5A, 500V, 1.5廓, N-CHANNEL POWER MOSFET
More results




À propos de Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor était une entreprise de semi-conducteurs pionniers qui a été fondée à la fin des années 1950.
L'entreprise était connue pour son innovation dans le développement du premier transistor commercial et pour ses contributions à l'avancement de la technologie de circuit intégré.
Fairchild est devenu l'un des principaux fournisseurs de semi-conducteurs de puissance, de circuits intégrés de signal analogique et mixte et d'autres produits semi-conducteurs.
La société a été acquise par ON Semiconductor en 2016 et ses produits et technologies continuent d'être développés et vendus sous la marque ON Semiconductor.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com