Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

TCZT8012 Fiches technique (PDF) - Vishay Siliconix

TCZT8012 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
No de pièce TCZT8012
Télécharger  TCZT8012 Télécharger

Taille du fichier   57.74 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Description Matchable Pairs - Emitter and Detector

TCZT8012 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
TCZT8012 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

No de pièce TCZT8012
Télécharger  TCZT8012 Click to download

Taille du fichier   57.74 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Description Matchable Pairs - Emitter and Detector

TCZT8012 Fiches technique (HTML) - Vishay Siliconix

TCZT8012 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix TCZT8012 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix TCZT8012 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix TCZT8012 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix TCZT8012 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix TCZT8012 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix TCZT8012 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix

TCZT8012 Détails du produit

DESCRIPTION
The TCST1103, TCST1202, and TCST1300 are transmissive sensors that include an infrared emitter and
phototransistor, located face-to-face on the optical axes in a leaded package which blocks visible light. These part numbers include options for aperture width.

FEATURES
• Package type: leaded
• Detector type: phototransistor
• Dimensions (L x W x H in mm): 11.9 x 6.3 x 10.8
• Gap (in mm): 3.1
• Typical output current under test: IC= 4 mA (TCST1103)
• Typical output current under test: IC= 2 mA (TCST1202)
• Typical output current under test: IC= 0.5 mA (TCST1300)
• Daylight blocking filter
• Emitter wavelength: 950 nm
• Lead (Pb)-free soldering released
• Compliant to RoHS directive 2002/95/EC and in accordance to WEEE 2002/96/EC

APPLICATIONS
• Optical switch
• Photo interrupter
• Counter
• Encoder




Numéro de pièce similaire - TCZT8012

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
TCZT8020 VISHAY-TCZT8020 Datasheet
56Kb / 7P
   Matchable Pairs - Emitter and Detector
Rev. A3, 20-Jul-99
TCZT8020 VISHAY-TCZT8020 Datasheet
246Kb / 11P
   Matched Pairs of Emitters and Detectors
Rev. 1.7, 15-Mar-11
TCZT8020-PAER VISHAY-TCZT8020-PAER Datasheet
263Kb / 11P
   Reflective Optical Sensor with Transistor Output
Rev. 1.7, 17-Aug-09
TCZT8020-PAER VISHAY-TCZT8020-PAER Datasheet
317Kb / 13P
   Subminiature Transmissive Optical Sensor with Transistor Output
Rev. 1.0, 14-Mar-13
TCZT8020 VISHAY-TCZT8020_06 Datasheet
103Kb / 7P
   Matched Pairs of Emitters and Detectors
Rev. 1.4, 04-Sep-06
More results


Description similaire - TCZT8012

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
TCZS8100 VISHAY-TCZS8100 Datasheet
52Kb / 6P
   Matchable Pairs - Emitter and Detector
Rev. A2, 20-Jul-99
TCZT8020 VISHAY-TCZT8020 Datasheet
56Kb / 7P
   Matchable Pairs - Emitter and Detector
Rev. A3, 20-Jul-99
logo
Lite-On Technology Corp...
LTE-R38386-S LITEON-LTE-R38386-S Datasheet
541Kb / 7P
   IR Emitter and Detector
LTE-C9306R-14 LITEON-LTE-C9306R-14 Datasheet
570Kb / 9P
   IR Emitter and Detector
LTE-S9711-J LITEON-LTE-S9711-J Datasheet
480Kb / 8P
   IR Emitter and Detector
LTR-526AB LITEON-LTR-526AB Datasheet
281Kb / 5P
   IR Emitter and Detector
LTE-32F0L-032A LITEON-LTE-32F0L-032A Datasheet
482Kb / 8P
   IR Emitter and Detector
LTE-7072-M-TA LITEON-LTE-7072-M-TA Datasheet
532Kb / 8P
   IR Emitter and Detector
LTE-S9511NS LITEON-LTE-S9511NS Datasheet
456Kb / 8P
   IR Emitter and Detector
LTE-S9511TS LITEON-LTE-S9511TS Datasheet
451Kb / 8P
   IR Emitter and Detector
More results




À propos de Vishay Siliconix


Vishay Siliconix est une filiale de Vishay Intertechnology, un fabricant mondial de composants électroniques passifs.
Vishay Siliconix est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de MOSFET de puissance, IGBTS et autres semi-conducteurs de puissance.
La société a été fondée en 1962 et a son siège à Santa Clara, en Californie.
Vishay Siliconix fournit des solutions d'alimentation pour une variété d'applications, notamment des systèmes d'énergie renouvelable, des équipements industriels, l'informatique et les télécommunications et l'électronique automobile.
Les produits de l'entreprise sont conçus pour une grande efficacité, une faible consommation d'énergie et une forte fiabilité, et sont fabriqués dans des installations de pointe à l'aide de processus de fabrication avancés.
En mettant l'accent sur l'innovation et la satisfaction des clients, Vishay Siliconix s'engage à fournir à ses clients les meilleures solutions de gestion de l'alimentation pour répondre à leurs besoins.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com