Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

MMBD5819 Fiches technique (PDF) - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

MMBD5819 Datasheet PDF - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd
No de pièce MMBD5819
Télécharger  MMBD5819 Télécharger

Taille du fichier   36.71 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
Site Internet  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd
Description Schottky Diodes

MMBD5819 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
MMBD5819 Datasheet PDF - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

No de pièce MMBD5819
Télécharger  MMBD5819 Click to download

Taille du fichier   36.71 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
Site Internet  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd
Description Schottky Diodes

MMBD5819 Fiches technique (HTML) - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

MMBD5819 Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

MMBD5819 Détails du produit

Schottky Diodes



Features

Power Dissipation: PD= 300mW

Collector Current: IF=1A

Collector-Base Voltage: VR=40V




Numéro de pièce similaire - MMBD5819

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Guangdong Kexin Industr...
MMBD5817 KEXIN-MMBD5817 Datasheet
36Kb / 1P
   Schottky Diodes
logo
Rectron Semiconductor
MMBD5817A RECTRON-MMBD5817A Datasheet
225Kb / 5P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
MMBD5817C RECTRON-MMBD5817C Datasheet
225Kb / 5P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
MMBD5817S RECTRON-MMBD5817S Datasheet
225Kb / 5P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results


Description similaire - MMBD5819

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
AiT Semiconductor Inc.
B0520W AITSEMI-B0520W Datasheet
531Kb / 5P
   SCHOTTKY DIODES SCHOTTKY BARRIER DIODES
REV1.0
B0520WS AITSEMI-B0520WS Datasheet
522Kb / 4P
   SCHOTTKY DIODES SCHOTTKY BARRIER DIODES
REV1.0
logo
Unisonic Technologies
SD106WS UTC-SD106WS Datasheet
84Kb / 3P
   SCHOTTKY DIODES
logo
General Semiconductor
SD101A GE-SD101A Datasheet
107Kb / 3P
   Schottky Diodes
BAT17 GE-BAT17 Datasheet
81Kb / 1P
   SCHOTTKY DIODES
BAT46 GE-BAT46 Datasheet
41Kb / 2P
   Schottky Diodes
BAT54 GE-BAT54 Datasheet
51Kb / 2P
   Schottky Diodes
BAT54WS GE-BAT54WS Datasheet
39Kb / 2P
   SCHOTTKY DIODES
LL41 GE-LL41 Datasheet
42Kb / 2P
   Schottky Diodes
LL103A GE-LL103A Datasheet
131Kb / 3P
   Schottky Diodes
logo
Rectron Semiconductor
SD101AWS RECTRON-SD101AWS Datasheet
52Kb / 3P
   SCHOTTKY DIODES
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com