Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

MAX17227AANT+ Fiches technique (PDF) - Analog Devices

MAX17227AANT+ Datasheet PDF - Analog Devices
No de pièce MAX17227AANT+
Télécharger  MAX17227AANT+ Télécharger
Taille du fichier   410.96 Kbytes
Page   21 Pages
Fabricant  AD [Analog Devices]
Site Internet  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices
Description 400mV to 5.5V Input, 2A nanoPower Boost Converter with Short-Circuit Protection and True Shutdown

MAX17227AANT+ Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
MAX17227AANT+ Datasheet PDF - Analog Devices

No de pièce MAX17227AANT+
Télécharger  MAX17227AANT+ Click to download

Taille du fichier   410.96 Kbytes
Page   21 Pages
Fabricant  AD [Analog Devices]
Site Internet  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices
Description 400mV to 5.5V Input, 2A nanoPower Boost Converter with Short-Circuit Protection and True Shutdown

MAX17227AANT+ Fiches technique (HTML) - Analog Devices


MAX17227AANT+ Détails du produit

Benefits and Features
● 350nA Quiescent Supply Current from Output
● Output Short-Circuit Protection
● True Shutdown Mode
• 1nA Shutdown Current
• Output Disconnects from Input
• No Reverse-Current with Any Voltage on VOUT
● 96% Peak Efficiency, 90% or Higher at 500μA
● Typical 850mA Output Current at 5.0V (VIN = 3.0V)
● 400mV to 5.5V Input Range, Up to 5.35V in
Regulation
● 880mV Minimum Startup Voltage
● Single Resistor Adjustable Output Voltage
• 2.3V to 5.2V Output Voltage Range with 100mV
steps
• 5.4V, 5.5V Output Voltage Settings Available
● 2A Peak Inductor Current Limit
● Thermal Shutdown Protection
● Multiple Package Options:
• 1.58mm x 0.89mm, 0.4mm pitch, 6-bump (3 x 2)
WLP
• 2mm x 2mm 8-pin TDFN
● -40°C to +125°C Operating Temperature Range




Numéro de pièce similaire - MAX17227AANT+

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX17227AANT+ MAXIM-MAX17227AANT+ Datasheet
618Kb / 22P
400mV to 5.5V Input, 2A nanoPower Boost Converter with Short-Circuit Protection and True Shutdown
Rev 2, 7/21
More results


Description similaire - MAX17227AANT+

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX17220 MAXIM-MAX17220 Datasheet
920Kb / 23P
400mV to 5.5V Input, nanoPower Synchronous Boost Converter with True Shutdown
Rev 3; 7/17
MAX17250 MAXIM-MAX17250 Datasheet
1Mb / 13P
2.7V to 18V Input, Boost Converter with 0.1μA True Shutdown, Short-Circuit Protection and Selectable Input Current Limit
Rev 2; 10/19
MAX17222EVKIT MAXIM-MAX17222EVKIT Datasheet
484Kb / 7P
400mV to 5.5V Input Range
Rev 5; 9/20
MAXM17225 MAXIM-MAXM17225 Datasheet
879Kb / 14P
Tiny, 0.4V to 5.5V Input, 300nA IQ, nanoPower Boost Module with True Shutdown
19-101160; Rev 1; 8/21
MAX77813 MAXIM-MAX77813 Datasheet
1Mb / 30P
5.5V Input, 2A, High-Efficiency Buck-Boost Converter
2019
MAX77801 MAXIM-MAX77801_V01 Datasheet
1Mb / 31P
5.5V Input, 2A, High-Efficiency Buck-Boost Converter
2019
MAX17220 MAXIM-MAX17220_V01 Datasheet
946Kb / 23P
400mV to 5.5V Input, nanoPower Synchronous Boost Converter with True Shutdown
2019
MAX17227A MAXIM-MAX17227A_V01 Datasheet
618Kb / 22P
400mV to 5.5V Input, 2A nanoPower Boost Converter with Short-Circuit Protection and True Shutdown
Rev 2, 7/21
logo
Analog Devices
MAX18000 AD-MAX18000 Datasheet
1Mb / 17P
500mV to 5.5V Input nanoPower Boost Converter with Short-Circuit Protection
Rev 0; 2/23
MAX18002 AD-MAX18002 Datasheet
1Mb / 17P
500mV to 5.5V Input, Ultrasonic Boost Converter with Short-Circuit Protection and True Shutdown
Rev 0; 1/23
More results




À propos de Analog Devices


Analog Devices, Inc. (ADI) est une entreprise cotée en bourse qui conçoit, développe et fabrique des circuits intégrés analogiques, de signal mixte et de signal numérique (DSP) (ICS).
L'entreprise a été fondée en 1965 et a son siège à Norwood, Massachusetts.
L'ADI dessert un large éventail d'industries, notamment l'aérospatiale et la défense, l'automobile, les communications, les consommateurs, l'industrie, le médical et le test et la mesure.
Le portefeuille de produits de l'entreprise comprend des convertisseurs de données, des amplificateurs et des comparateurs, des circuits intégrés de gestion de l'alimentation, des microcontrôleurs, des capteurs et des composants radiofréquences (RF) et des micro-ondes, entre autres.
ADI se consacre à l'innovation et à la satisfaction des clients et s'engage à fournir à ses clients des solutions fiables de haute qualité pour répondre à leurs besoins.
En mettant l'accent sur l'efficacité énergétique et la durabilité, ADI est un leader de l'industrie des circuits intégrés analogiques et mixtes, stimulant les progrès technologiques et fournissant des solutions innovantes aux problèmes les plus difficiles du monde.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com