Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

UGP10A Fiches technique (PDF) - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

UGP10A Datasheet PDF - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited
No de pièce UGP10A
Télécharger  UGP10A Télécharger

Taille du fichier   61.93 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  BILIN [Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited]
Site Internet  http://www.galaxycn.com
Logo BILIN - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited
Description SUPER FAST RECTIFIER

UGP10A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
UGP10A Datasheet PDF - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

No de pièce UGP10A
Télécharger  UGP10A Click to download

Taille du fichier   61.93 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  BILIN [Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited]
Site Internet  http://www.galaxycn.com
Logo BILIN - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited
Description SUPER FAST RECTIFIER

UGP10A Fiches technique (HTML) - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

UGP10A Datasheet HTML 1Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited UGP10A Datasheet HTML 2Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

UGP10A Détails du produit

VOLTAGE RANGE: 50 --- 800 V

CURRENT: 1.0 A



FEATURES

◇ Low cost

◇ Diffusde junction

◇ Low leakage

◇ low leakage current

◇ Easily cleaned with alcohol,Isopropanol and similar solvents

◇ Plastic package has underwriters laboratory flammability classification 94v-0



 




Numéro de pièce similaire - UGP10A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Zowie Technology Corpor...
UGP10A ZOWIE-UGP10A Datasheet
61Kb / 2P
   SINTERED GLASS PASSIVATED JUNCTION ULTRAFAST EFFICIENT RECTIFIER
logo
TAITRON Components Inco...
UGP10A TAITRON-UGP10A Datasheet
147Kb / 4P
   1.0A Sintered Glass Passivated Ultra Fast Recovery Rectifier
logo
Shenzhen Luguang Electr...
UGP10A LUGUANG-UGP10A Datasheet
184Kb / 2P
   Super Fast Rectifiers
logo
Leshan Radio Company
UGP10A LRC-UGP10A Datasheet
183Kb / 7P
   Glass Passivated Junction Uitra Fast Rectifiers Reverse Voltage 50 to 800V Forward Current 1.0A
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
UGP10A BILIN-UGP10A Datasheet
273Kb / 2P
   SUPER FAST RECTIFIERS
More results


Description similaire - UGP10A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Yangzhou yangjie electr...
SF11 YANGJIE-SF11 Datasheet
145Kb / 2P
   Super Fast Rectifier
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
SF11 BILIN-SF11 Datasheet
52Kb / 2P
   SUPER FAST RECTIFIER
SF31 BILIN-SF31 Datasheet
102Kb / 2P
   SUPER FAST RECTIFIER
SF51 BILIN-SF51 Datasheet
54Kb / 2P
   SUPER FAST RECTIFIER
BYM26A BILIN-BYM26A Datasheet
49Kb / 2P
   SUPER FAST RECTIFIER
SF17 BILIN-SF17 Datasheet
144Kb / 2P
   SUPER FAST RECTIFIER
logo
Jinan Jingheng (Group) ...
SF101 JINANJINGHENG-SF101 Datasheet
88Kb / 2P
   SUPER FAST RECTIFIER
SF201 JINANJINGHENG-SF201 Datasheet
89Kb / 2P
   SUPER FAST RECTIFIER
logo
CHENG-YI ELECTRONIC CO....
SF31 CHENG-YI-SF31 Datasheet
109Kb / 2P
   SUPER FAST RECTIFIER
SF51 CHENG-YI-SF51 Datasheet
109Kb / 2P
   SUPER FAST RECTIFIER
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
BYV27-50 BILIN-BYV27-50 Datasheet
124Kb / 2P
   SUPER FAST RECTIFIER
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com