Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

NTE1219 Fiches technique (PDF) - NTE Electronics

NTE1219 Datasheet PDF - NTE Electronics
No de pièce NTE1219
Télécharger  NTE1219 Télécharger

Taille du fichier   72.4 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  NTE [NTE Electronics]
Site Internet  http://www.nteinc.com
Logo NTE - NTE Electronics
Description Integrated Circuit Dual Audio Power Amp, 15 W/Ch

NTE1219 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
NTE1219 Datasheet PDF - NTE Electronics

No de pièce NTE1219
Télécharger  NTE1219 Click to download

Taille du fichier   72.4 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  NTE [NTE Electronics]
Site Internet  http://www.nteinc.com
Logo NTE - NTE Electronics
Description Integrated Circuit Dual Audio Power Amp, 15 W/Ch

NTE1219 Fiches technique (HTML) - NTE Electronics

NTE1219 Datasheet HTML 1Page - NTE Electronics NTE1219 Datasheet HTML 2Page - NTE Electronics

NTE1219 Détails du produit

Integrated Circuit Dual Audio Power Amp, 15 W/Ch




Numéro de pièce similaire - NTE1219

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
NTE Electronics
NTE121 NTE-NTE121 Datasheet
20Kb / 2P
   Germanium PNP Transistor Audio Frequency Power Amplifier
NTE1210 NTE-NTE1210 Datasheet
20Kb / 2P
   Integrated Circuit Preamp w/ALC
logo
C&D Technologies
NTE1212M CANDD-NTE1212M Datasheet
373Kb / 2P
   Isolated 1W Single Output SM DC/DC Converters
logo
Murata Manufacturing Co...
NTE1212MC MURATA-NTE1212MC Datasheet
224Kb / 6P
   Isolated 1W Single Output SM DC/DC Converters
NTE1212MC MURATA-NTE1212MC Datasheet
221Kb / 6P
   Isolated 1W Single Output SM DC/DC Converters
More results


Description similaire - NTE1219

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
NTE Electronics
NTE1273 NTE-NTE1273 Datasheet
76Kb / 2P
   Integrated Circuit Dual, Audio Power Amp, 5W/Ch
NTE1293 NTE-NTE1293 Datasheet
22Kb / 2P
   Integrated Circuit Dual, Audio Power Amp, 5.8W/Ch
NTE1371 NTE-NTE1371 Datasheet
77Kb / 2P
   Integrated Circuit Dual, Audio Power Amp, 5.3W/Ch
NTE1218 NTE-NTE1218 Datasheet
20Kb / 2P
   Integrated Circuit Module, Hybrid, Dual Audio Power Amp, 7W/Ch
NTE1343 NTE-NTE1343 Datasheet
21Kb / 2P
   Integrated Circuit Module, Hybrid, Dual Audio Power Amp, 10W/Ch
NTE1359 NTE-NTE1359 Datasheet
21Kb / 2P
   Integrated Circuit Module, Hybrid, Dual Audio Power Amp, 22W/Ch
NTE1383 NTE-NTE1383 Datasheet
26Kb / 3P
   Integrated Circuit Dual Audio Power Amp, 5.1W/Ch (10.5W BTL)
NTE15031 NTE-NTE15031 Datasheet
19Kb / 2P
   Integrated Circuit Module, Hybrid, Dual Audio Power Amp, 18W/Ch, Dual Power Supplies
NTE1879 NTE-NTE1879 Datasheet
21Kb / 2P
   Integrated Circuit Module, Hybrid, Dual Audio Power Amp, 18W/Ch, Dual Power Supplies
NTE1530 NTE-NTE1530 Datasheet
83Kb / 3P
   Integrated Circuit Audio Power Amp w/ALC, 450mW
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com