Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

MMBD6050WS Fiches technique (PDF) - Pan Jit International Inc.

MMBD6050WS Datasheet PDF - Pan Jit International Inc.
No de pièce MMBD6050WS
Télécharger  MMBD6050WS Télécharger

Taille du fichier   859.13 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  PANJIT [Pan Jit International Inc.]
Site Internet  http://www.panjit.com.tw
Logo PANJIT - Pan Jit International Inc.
Description SURFACE MOUNT SWITCHING DIODES

MMBD6050WS Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
MMBD6050WS Datasheet PDF - Pan Jit International Inc.

No de pièce MMBD6050WS
Télécharger  MMBD6050WS Click to download

Taille du fichier   859.13 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  PANJIT [Pan Jit International Inc.]
Site Internet  http://www.panjit.com.tw
Logo PANJIT - Pan Jit International Inc.
Description SURFACE MOUNT SWITCHING DIODES

MMBD6050WS Fiches technique (HTML) - Pan Jit International Inc.

MMBD6050WS Datasheet HTML 1Page - Pan Jit International Inc. MMBD6050WS Datasheet HTML 2Page - Pan Jit International Inc. MMBD6050WS Datasheet HTML 3Page - Pan Jit International Inc. MMBD6050WS Datasheet HTML 4Page - Pan Jit International Inc.

MMBD6050WS Détails du produit

VOLTAGE 80 Volt POWER 200mWatt

FEATURES
• Very fast reverse recovery ( trr < 2.0 ns typical )
• Low capacitance ( < 2.5pF @ 0V )
• Surface mount package ideally suited for automatic insertion.
• Lead free in compliance with EU RoHS 2011/65/EU directive
• Green molding compound as per IEC61249 Std. . (Halogen Free)

MECHANICAL DATA
• Case : SOD-323 plastic
• Terminals : Solderable per MIL-STD-750,Method 2026
• Approx weight : 0.00014 ounces, 0.0041 grams
• Polarity : Color band cathode
• Marking : T2




Numéro de pièce similaire - MMBD6050WS

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Pan Jit International I...
MMBD6050WS-AU PANJIT-MMBD6050WS-AU Datasheet
167Kb / 6P
   SURFACE MOUNT SWITCHING DIODES
MMBD6050WS-AU PANJIT-MMBD6050WS-AU_16 Datasheet
172Kb / 6P
   SURFACE MOUNT SWITCHING DIODES
MMBD6050WS-AU_R1_000A1 PANJIT-MMBD6050WS-AU_R1_000A1 Datasheet
172Kb / 6P
   SURFACE MOUNT SWITCHING DIODES
MMBD6050WS-AU_R2_000A1 PANJIT-MMBD6050WS-AU_R2_000A1 Datasheet
172Kb / 6P
   SURFACE MOUNT SWITCHING DIODES
MMBD6050WS PANJIT-MMBD6050WS_09 Datasheet
493Kb / 4P
   SURFACE MOUNT SWITCHING DIODES
More results


Description similaire - MMBD6050WS

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Pan Jit International I...
MMBD4148 PANJIT-MMBD4148_04 Datasheet
36Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SWITCHING DIODES
logo
Jinan Gude Electronic D...
MM4148 JGD-MM4148 Datasheet
213Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SWITCHING DIODES
MMBD1401 JGD-MMBD1401 Datasheet
96Kb / 1P
   SURFACE MOUNT SWITCHING DIODES
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
BAS21 SECOS-BAS21_15 Datasheet
1Mb / 2P
   Surface Mount Switching Diodes
logo
Weitron Technology
MMBD4448HT WEITRON-MMBD4448HT Datasheet
1Mb / 3P
   Surface Mount Switching Diodes
logo
Pan Jit International I...
1N4148WS PANJIT-1N4148WS_10 Datasheet
96Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SWITCHING DIODES
BAS19W PANJIT-BAS19W_09 Datasheet
199Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SWITCHING DIODES
logo
Weitron Technology
BAS21A WEITRON-BAS21A_09 Datasheet
698Kb / 2P
   Surface Mount Switching Diodes
logo
Shenzhen Luguang Electr...
MMBD4448W LUGUANG-MMBD4448W Datasheet
272Kb / 2P
   Surface Mount Switching Diodes
logo
Pan Jit International I...
1N4148W PANJIT-1N4148W_09 Datasheet
78Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SWITCHING DIODES
MMBD4148 PANJIT-MMBD4148_09 Datasheet
130Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SWITCHING DIODES
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com