Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

ER606 Fiches technique (PDF) - Shanghai Shunye Electronics Co.,Ltd.

ER606 Datasheet PDF - Shanghai Shunye Electronics Co.,Ltd.
No de pièce ER606
Télécharger  ER606 Télécharger
Taille du fichier   206.92 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  SY [Shanghai Shunye Electronics Co.,Ltd.]
Site Internet  http://www.shunyegroup.com.cn/
Logo SY - Shanghai Shunye Electronics Co.,Ltd.
Description SUPER FAST RECTIFIER

ER606 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
ER606 Datasheet PDF - Shanghai Shunye Electronics Co.,Ltd.

No de pièce ER606
Télécharger  ER606 Click to download

Taille du fichier   206.92 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  SY [Shanghai Shunye Electronics Co.,Ltd.]
Site Internet  http://www.shunyegroup.com.cn/
Logo SY - Shanghai Shunye Electronics Co.,Ltd.
Description SUPER FAST RECTIFIER

ER606 Fiches technique (HTML) - Shanghai Shunye Electronics Co.,Ltd.


ER606 Détails du produit

Features
The plastic package carries Underwriters Laboratory
Flammability Classification 94V-0
Super fast switching for high efficiency
Low reverse leakage
High forward surge current capability
High temperature soldering guaranteed:
250 C/10 seconds,0.375”(9.5mm) lead length,
5 lbs. (2.3kg) tension




Numéro de pièce similaire - ER606

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
ER60-104 VISHAY-ER60-104 Datasheet
397Kb / 4P
DC Filter Capacitors
Revision: 11-Aug-10
ER60-105 VISHAY-ER60-105 Datasheet
397Kb / 4P
DC Filter Capacitors
Revision: 11-Aug-10
ER60-106 VISHAY-ER60-106 Datasheet
397Kb / 4P
DC Filter Capacitors
Revision: 11-Aug-10
ER60-126 VISHAY-ER60-126 Datasheet
397Kb / 4P
DC Filter Capacitors
Revision: 11-Aug-10
ER60-205 VISHAY-ER60-205 Datasheet
397Kb / 4P
DC Filter Capacitors
Revision: 11-Aug-10
More results


Description similaire - ER606

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
SF11 BILIN-SF11 Datasheet
52Kb / 2P
SUPER FAST RECTIFIER
SF31 BILIN-SF31 Datasheet
102Kb / 2P
SUPER FAST RECTIFIER
SF51 BILIN-SF51 Datasheet
54Kb / 2P
SUPER FAST RECTIFIER
BYV27-50 BILIN-BYV27-50 Datasheet
124Kb / 2P
SUPER FAST RECTIFIER
BYM26A BILIN-BYM26A Datasheet
49Kb / 2P
SUPER FAST RECTIFIER
SF17 BILIN-SF17 Datasheet
144Kb / 2P
SUPER FAST RECTIFIER
logo
Jinan Jingheng (Group) ...
SF101 JINANJINGHENG-SF101 Datasheet
88Kb / 2P
SUPER FAST RECTIFIER
SF201 JINANJINGHENG-SF201 Datasheet
89Kb / 2P
SUPER FAST RECTIFIER
logo
CHENG-YI ELECTRONIC CO....
SF31 CHENG-YI-SF31 Datasheet
109Kb / 2P
SUPER FAST RECTIFIER
SF51 CHENG-YI-SF51 Datasheet
109Kb / 2P
SUPER FAST RECTIFIER
logo
Yangzhou yangjie electr...
SF11 YANGJIE-SF11 Datasheet
145Kb / 2P
Super Fast Rectifier
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com