Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

MGFS48V2527 Fiches technique (PDF) - Mitsubishi Electric Semiconductor

MGFS48V2527 Datasheet PDF - Mitsubishi Electric Semiconductor
No de pièce MGFS48V2527
Télécharger  MGFS48V2527 Télécharger

Taille du fichier   302.77 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricant  MITSUBISHI [Mitsubishi Electric Semiconductor]
Site Internet  http://www.mitsubishichips.com
Logo MITSUBISHI - Mitsubishi Electric Semiconductor
Description 2.5 - 2.7GHz BAND 60W GaAs FET

MGFS48V2527 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
MGFS48V2527 Datasheet PDF - Mitsubishi Electric Semiconductor

No de pièce MGFS48V2527
Télécharger  MGFS48V2527 Click to download

Taille du fichier   302.77 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricant  MITSUBISHI [Mitsubishi Electric Semiconductor]
Site Internet  http://www.mitsubishichips.com
Logo MITSUBISHI - Mitsubishi Electric Semiconductor
Description 2.5 - 2.7GHz BAND 60W GaAs FET

MGFS48V2527 Fiches technique (HTML) - Mitsubishi Electric Semiconductor

MGFS48V2527 Datasheet HTML 1Page - Mitsubishi Electric Semiconductor MGFS48V2527 Datasheet HTML 2Page - Mitsubishi Electric Semiconductor MGFS48V2527 Datasheet HTML 3Page - Mitsubishi Electric Semiconductor MGFS48V2527 Datasheet HTML 4Page - Mitsubishi Electric Semiconductor MGFS48V2527 Datasheet HTML 5Page - Mitsubishi Electric Semiconductor

MGFS48V2527 Détails du produit

DESCRIPTION
The MGFS48V2527 is a 60W push-pull type GaAs Power FET especially designed for use in 2.5 - 2.7GHz band amplifiers. The hermetically sealed metal-ceramic package guarantees high reliability.

FEATURES
    Push-pull configuration
    High output power
        Pout = 60W (TYP.) @ f=2.5 - 2.7 GHz
    High power gain
        GLP = 10 dB (TYP.) @ f=2.5 - 2.7GHz
    High power added efficiency
        P.A.E. = 45 % (TYP.) @ f=2.5 - 2.7GHz

APPLICATION
    2.5-2.7GHz band power amplifier




Numéro de pièce similaire - MGFS48V2527

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Mitsubishi Electric Sem...
MGFS48V2527 MITSUBISHI-MGFS48V2527 Datasheet
443Kb / 6P
   2.5 - 2.7GHz BAND 60W GaAs FET
MGFS48V2527 MITSUBISHI-MGFS48V2527_04 Datasheet
443Kb / 6P
   2.5 - 2.7GHz BAND 60W GaAs FET
More results


Description similaire - MGFS48V2527

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Mitsubishi Electric Sem...
MGFS48V2527 MITSUBISHI-MGFS48V2527_04 Datasheet
443Kb / 6P
   2.5 - 2.7GHz BAND 60W GaAs FET
MGFS45V2527 MITSUBISHI-MGFS45V2527 Datasheet
32Kb / 2P
   2.5 - 2.7GHz BAND 30W INTERNALLY MATCHD GaAs FET
MGFS45A2527B MITSUBISHI-MGFS45A2527B Datasheet
327Kb / 6P
   2.5 - 2.7GHz BAND 32W INTERNALLY MATCHED GaAs FET
MGFS45V2527A MITSUBISHI-MGFS45V2527A Datasheet
250Kb / 3P
   2.5 - 2.7GHz BAND 32W INTERNALLY MATCHED GaAs FET
MGFL48V1920 MITSUBISHI-MGFL48V1920 Datasheet
324Kb / 6P
   1.9-2.0GHz BAND 60W GaAs FET
MGFL48L1920 MITSUBISHI-MGFL48L1920 Datasheet
303Kb / 5P
   1.9-2.0GHz BAND 60W GaAs FET
MGFS48B2122 MITSUBISHI-MGFS48B2122 Datasheet
228Kb / 2P
   2.11 - 2.17 GHz BAND 60W GaAs FET
logo
Transcom, Inc.
TC2998E TRANSCOM-TC2998E Datasheet
70Kb / 2P
   2.5-2.7GHz 20W Packaged GaAs Power FETs
logo
Hexawave, Inc
HWL34YRA HW-HWL34YRA Datasheet
94Kb / 4P
   L-Band GaAs Power FET
logo
Eudyna Devices Inc
FLC257MH-6 EUDYNA-FLC257MH-6 Datasheet
92Kb / 4P
   C-Band Power GaAs FET
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com