Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

741518 Fiches technique (PDF) - KATHREIN Solutions GmbH

741518 Datasheet PDF - KATHREIN Solutions GmbH
No de pièce 741518
Télécharger  741518 Télécharger

Taille du fichier   351.39 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  KATHREIN [KATHREIN Solutions GmbH]
Site Internet  https://www.kathrein-solutions.com
Logo KATHREIN - KATHREIN Solutions GmbH
Description 88° Panel Antenna 380–500 MHz

741518 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
741518 Datasheet PDF - KATHREIN Solutions GmbH

No de pièce 741518
Télécharger  741518 Click to download

Taille du fichier   351.39 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  KATHREIN [KATHREIN Solutions GmbH]
Site Internet  https://www.kathrein-solutions.com
Logo KATHREIN - KATHREIN Solutions GmbH
Description 88° Panel Antenna 380–500 MHz

741518 Fiches technique (HTML) - KATHREIN Solutions GmbH

741518 Datasheet HTML 1Page - KATHREIN Solutions GmbH 741518 Datasheet HTML 2Page - KATHREIN Solutions GmbH

741518 Détails du produit

The Kathrein 741 518 directional panel antenna with dual
polarization is intended for use in professional fixed-station
applications in the 380–500 MHz band. It features:
l Heavy-duty stainless steel and aluminum construction
throughout.
l Excellent bandwidth and VSWR specifications.
l Heavy fiberglass radome assures excellent performance in
heavy icing conditions.
l All metal parts at DC ground potential.




Numéro de pièce similaire - 741518

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
National Semiconductor ...
74151 NSC-74151 Datasheet
182Kb / 10P
   Data Selectors/Multiplexers
logo
Fairchild Semiconductor
74151 FAIRCHILD-74151 Datasheet
56Kb / 6P
   1 of 8 Line Data Selector/Multiplexer
More results


Description similaire - 741518

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Ericsson
PTB20204 ERICSSON-PTB20204 Datasheet
190Kb / 3P
   1.0 Watt, 380-500 MHz RF Power Transistor
logo
Pasternack Enterprises,...
PE51005 PASTERNACK-PE51005 Datasheet
116Kb / 1P
   Wideband Mobile Antenna, 380 - 520 MHz, 2 dB
logo
KR Electronics, Inc.
3065 KR-3065 Datasheet
75Kb / 3P
   88 MHz Lowpass Filter
logo
Pasternack Enterprises,...
PE51042 PASTERNACK-PE51042 Datasheet
71Kb / 1P
   Panel Antenna 915 MHz,10.5 dBi
logo
Linx Technologies
ANT-916-WRT-SMA LINX-ANT-916-WRT-SMA Datasheet
1Mb / 12P
   915 MHz External Panel-Mount Antenna
2021
logo
Pasternack Enterprises,...
PE51041 PASTERNACK-PE51041 Datasheet
71Kb / 1P
   Panel Antenna 2400-2483 MHz,14 dBi
PE51047 PASTERNACK-PE51047 Datasheet
71Kb / 1P
   WiMax Panel Antenna 3500 MHz, 18 dBi
PE51046 PASTERNACK-PE51046 Datasheet
74Kb / 1P
   WiMax Panel Antenna 3500 MHz, 16 dBi
PE51044 PASTERNACK-PE51044 Datasheet
81Kb / 1P
   WiMAX Panel Antenna 5800 MHz, 23 dBi
logo
World Produts Inc.
WPANTDP092-R1A WPI-WPANTDP092-R1A Datasheet
68Kb / 2P
   900 MHz ISM band Directional Panel Antenna
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com