Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

A3000-40-3X Fiches technique (PDF) - Vishay Barry

A3000-40-3X Datasheet PDF - Vishay Barry
No de pièce A3000-40-3X
Télécharger  A3000-40-3X Télécharger
Taille du fichier   149.63 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  BARRY [Vishay Barry]
Site Internet  https://barryind.com/
Logo BARRY - Vishay Barry
Description BeO 30 dB FLANGED ATTENUATOR

A3000-40-3X Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
A3000-40-3X Datasheet PDF - Vishay Barry

No de pièce A3000-40-3X
Télécharger  A3000-40-3X Click to download

Taille du fichier   149.63 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  BARRY [Vishay Barry]
Site Internet  https://barryind.com/
Logo BARRY - Vishay Barry
Description BeO 30 dB FLANGED ATTENUATOR

A3000-40-3X Fiches technique (HTML) - Vishay Barry


A3000-40-3X Détails du produit

Features:
♦ BeO Material
♦ DC - 500 MHz Performance
♦ 40 Watt Input Power
♦ Flange Mount




Numéro de pièce similaire - A3000-40-3X

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Barry
A3000-40-1X BARRY-A3000-40-1X Datasheet
84Kb / 1P
BeO 30 dB FLANGED ATTENUATOR
Rev. A
More results


Description similaire - A3000-40-3X

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Barry
A0300-40-3X BARRY-A0300-40-3X Datasheet
136Kb / 1P
BeO 3 dB FLANGED ATTENUATOR
Rev. C
A0300-50-5X BARRY-A0300-50-5X Datasheet
219Kb / 1P
BeO 3 dB FLANGED ATTENUATOR
Rev. A
A0800-40-3X BARRY-A0800-40-3X Datasheet
138Kb / 1P
BeO 8 dB FLANGED ATTENUATOR
Revision Date 11/24/08
A1200-40-3X BARRY-A1200-40-3X Datasheet
134Kb / 1P
BeO 12 dB FLANGED ATTENUATOR
Rev. A
A0100-100-9X BARRY-A0100-100-9X Datasheet
87Kb / 1P
BeO 1 dB FLANGED ATTENUATOR
Rev. A
A0100-40-1X BARRY-A0100-40-1X Datasheet
184Kb / 1P
BeO 1 dB FLANGED ATTENUATOR
Revision Date 07/16/08
A0150-150-1X BARRY-A0150-150-1X Datasheet
119Kb / 1P
BeO 1.5 dB FLANGED ATTENUATOR
Revision Date 01/05/11
A1500-40-3X BARRY-A1500-40-3X Datasheet
134Kb / 1P
BeO 15 dB FLANGED ATTENUATOR
Revision Date 11/24/08
A3000-250-4X BARRY-A3000-250-4X Datasheet
184Kb / 1P
BeO 30 dB FLANGED ATTENUATOR
Revision Date 05/27/08
A3000-40-1X BARRY-A3000-40-1X Datasheet
84Kb / 1P
BeO 30 dB FLANGED ATTENUATOR
Rev. A
More results




À propos de Vishay Barry


Vishay Barry est une filiale de Vishay Intertechnology, un fabricant mondial de composants électroniques passifs.

Vishay Barry est spécialisé dans la production de résistances de haute précision, à couches minces et à film épais, des réseaux de résistances et des composants passifs spécialisés pour les applications exigeantes dans les industries aérospatiales, militaires et médicales.

La société a son siège social à Franklin, dans le Kentucky, et a des emplacements supplémentaires en Europe et en Asie.

Les produits Vishay Barry sont conçus et fabriqués pour répondre à des normes de qualité et de fiabilité strictes, et sont utilisées dans un large éventail d'applications, notamment des équipements médicaux, des systèmes d'automatisation industrielle et des systèmes militaires et aérospatiaux.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com