Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

A0700-40-3X Fiches technique (PDF) - Vishay Barry

A0700-40-3X Datasheet PDF - Vishay Barry
No de pièce A0700-40-3X
Télécharger  A0700-40-3X Télécharger
Taille du fichier   138.91 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  BARRY [Vishay Barry]
Site Internet  https://barryind.com/
Logo BARRY - Vishay Barry
Description BeO 7 dB FLANGED ATTENUATOR

A0700-40-3X Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
A0700-40-3X Datasheet PDF - Vishay Barry

No de pièce A0700-40-3X
Télécharger  A0700-40-3X Click to download

Taille du fichier   138.91 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  BARRY [Vishay Barry]
Site Internet  https://barryind.com/
Logo BARRY - Vishay Barry
Description BeO 7 dB FLANGED ATTENUATOR

A0700-40-3X Fiches technique (HTML) - Vishay Barry


A0700-40-3X Détails du produit

Features:
♦ BeO Material
♦ DC - 3.5 GHz Performance
♦ 40 Watt Input Power
♦ Flange Mount




Numéro de pièce similaire - A0700-40-3X

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
List of Unclassifed Man...
A0709 ETC-A0709 Datasheet
145Kb / 1P
CIRCUIT INTERRUPTION TECHNOLOGY INC
logo
Littelfuse
A0709SCLRP LITTELFUSE-A0709SCLRP Datasheet
2Mb / 4P
Low voltage overshoot
logo
List of Unclassifed Man...
A070FW03 ETC2-A070FW03 Datasheet
309Kb / 22P
7color TFT-LCD module
A070GRB ETC2-A070GRB Datasheet
700Kb / 4P
SEMICONDUCTOR PROTECTION FUSES
A070GRB01T13 ETC2-A070GRB01T13 Datasheet
700Kb / 4P
SEMICONDUCTOR PROTECTION FUSES
More results


Description similaire - A0700-40-3X

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Barry
A0800-40-3X BARRY-A0800-40-3X Datasheet
138Kb / 1P
BeO 8 dB FLANGED ATTENUATOR
Revision Date 11/24/08
A0100-40-1X BARRY-A0100-40-1X Datasheet
184Kb / 1P
BeO 1 dB FLANGED ATTENUATOR
Revision Date 07/16/08
A0150-150-1X BARRY-A0150-150-1X Datasheet
119Kb / 1P
BeO 1.5 dB FLANGED ATTENUATOR
Revision Date 01/05/11
A0300-50-5X BARRY-A0300-50-5X Datasheet
219Kb / 1P
BeO 3 dB FLANGED ATTENUATOR
Rev. A
A0100-100-9X BARRY-A0100-100-9X Datasheet
87Kb / 1P
BeO 1 dB FLANGED ATTENUATOR
Rev. A
A1500-40-3X BARRY-A1500-40-3X Datasheet
134Kb / 1P
BeO 15 dB FLANGED ATTENUATOR
Revision Date 11/24/08
A3000-40-1X BARRY-A3000-40-1X Datasheet
84Kb / 1P
BeO 30 dB FLANGED ATTENUATOR
Rev. A
A0300-40-3X BARRY-A0300-40-3X Datasheet
136Kb / 1P
BeO 3 dB FLANGED ATTENUATOR
Rev. C
A1200-40-3X BARRY-A1200-40-3X Datasheet
134Kb / 1P
BeO 12 dB FLANGED ATTENUATOR
Rev. A
A3000-40-3X BARRY-A3000-40-3X Datasheet
149Kb / 1P
BeO 30 dB FLANGED ATTENUATOR
Rev. A
More results




À propos de Vishay Barry


Vishay Barry est une filiale de Vishay Intertechnology, un fabricant mondial de composants électroniques passifs.

Vishay Barry est spécialisé dans la production de résistances de haute précision, à couches minces et à film épais, des réseaux de résistances et des composants passifs spécialisés pour les applications exigeantes dans les industries aérospatiales, militaires et médicales.

La société a son siège social à Franklin, dans le Kentucky, et a des emplacements supplémentaires en Europe et en Asie.

Les produits Vishay Barry sont conçus et fabriqués pour répondre à des normes de qualité et de fiabilité strictes, et sont utilisées dans un large éventail d'applications, notamment des équipements médicaux, des systèmes d'automatisation industrielle et des systèmes militaires et aérospatiaux.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com