Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

FQP2N60C Fiches technique (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQP2N60C Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
No de pièce FQP2N60C_V01
Télécharger  FQP2N60C Télécharger
Taille du fichier   1424.82 Kbytes
Page   10 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description N-Channel QFET® MOSFET 600 V, 2 A, 4.7 Ω

FQP2N60C Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
FQP2N60C Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

No de pièce FQP2N60C_V01
Télécharger  FQP2N60C Click to download

Taille du fichier   1424.82 Kbytes
Page   10 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description N-Channel QFET® MOSFET 600 V, 2 A, 4.7 Ω

FQP2N60C Fiches technique (HTML) - Fairchild Semiconductor


FQP2N60C Détails du produit

Description
This N-Channel enhancement mode power MOSFET is
produced using Fairchild Semiconductor’s proprietary planar
stripe and DMOS technology. This advanced MOSFET
technology has been especially tailored to reduce on-state
resistance, and to provide superior switching performance
and high avalanche energy strength. These devices are
suitable for switched mode power supplies, active power
factor correction (PFC), and electronic lamp ballasts.

Features
• 2 A, 600 V, RDS(on) = 4.7 Ω (Max.) @ VGS = 10 V,
ID = 1 A
• Low Gate Charge (Typ. 8.5 nC)
• Low Crss (Typ. 4.3 pF)
• 100% Avalanche Tested




Numéro de pièce similaire - FQP2N60C_V01

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FQP2N60C FAIRCHILD-FQP2N60C Datasheet
830Kb / 10P
600V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQP2N60C ISC-FQP2N60C Datasheet
302Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
More results


Description similaire - FQP2N60C_V01

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
ON Semiconductor
FQA9N90C-F109 ONSEMI-FQA9N90C-F109 Datasheet
1Mb / 9P
N-Channel QFET® MOSFET 900 V, 9 A, 1.4 Ω
December-2017, Rev 3
FQA9N90-F109 ONSEMI-FQA9N90-F109 Datasheet
1Mb / 9P
N-Channel QFET® MOSFET 900 V, 8.6 A, 1.3 Ω
September-2017, Rev. 3
logo
Fairchild Semiconductor
FQU5N60CTU FAIRCHILD-FQU5N60CTU Datasheet
1Mb / 9P
N-Channel QFET MOSFET 600 V, 2.8 A, 2.5 Ohm
logo
ON Semiconductor
FQA90N15-F109 ONSEMI-FQA90N15-F109 Datasheet
1Mb / 8P
N-Channel QFET® MOSFET 150 V, 90 A, 18 mΩ
September-2017, Rev. 2
FQD2N60C ONSEMI-FQD2N60C Datasheet
979Kb / 8P
N-Channel QFET짰 MOSFET 600 V, 1.9 A, 4.7 廓
October-2017,Rev.2
logo
Fairchild Semiconductor
FQNL2N50BTA FAIRCHILD-FQNL2N50BTA Datasheet
786Kb / 8P
N-Channel QFET MOSFET 500 V, 0.35 A, 5.3
FQD5N20LTM FAIRCHILD-FQD5N20LTM Datasheet
863Kb / 8P
N-Channel QFET MOSFET 200 V, 3.8 A, 1.2
FQD6N25TM FAIRCHILD-FQD6N25TM Datasheet
859Kb / 8P
N-Channel QFET MOSFET 250 V, 4.4 A, 1.0
FQD4N20TF FAIRCHILD-FQD4N20TF Datasheet
781Kb / 8P
N-Channel QFET MOSFET 200 V, 3.0 A, 1.4
FQD1N80TF FAIRCHILD-FQD1N80TF Datasheet
760Kb / 9P
N-Channel QFET MOSFET 800 V, 1.0 A, 20
More results




À propos de Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor était une entreprise de semi-conducteurs pionniers qui a été fondée à la fin des années 1950.
L'entreprise était connue pour son innovation dans le développement du premier transistor commercial et pour ses contributions à l'avancement de la technologie de circuit intégré.
Fairchild est devenu l'un des principaux fournisseurs de semi-conducteurs de puissance, de circuits intégrés de signal analogique et mixte et d'autres produits semi-conducteurs.
La société a été acquise par ON Semiconductor en 2016 et ses produits et technologies continuent d'être développés et vendus sous la marque ON Semiconductor.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com