Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

TB2939HQ Fiches technique (PDF) - Toshiba Semiconductor

TB2939HQ Datasheet PDF - Toshiba Semiconductor
No de pièce TB2939HQ
Télécharger  TB2939HQ Télécharger
Taille du fichier   362.06 Kbytes
Page   18 Pages
Fabricant  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Site Internet  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor
Description 45W × 4-ch BTL Audio Power IC

TB2939HQ Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
TB2939HQ Datasheet PDF - Toshiba Semiconductor

No de pièce TB2939HQ
Télécharger  TB2939HQ Click to download

Taille du fichier   362.06 Kbytes
Page   18 Pages
Fabricant  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Site Internet  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor
Description 45W × 4-ch BTL Audio Power IC

TB2939HQ Fiches technique (HTML) - Toshiba Semiconductor


TB2939HQ Détails du produit

Features
• High output power
• POUT MAX (1) = 45 W (typ.)
(VCC = 15.2 V, f = 1 kHz, JEITA max, RL = 4 Ω)
• POUT MAX (2) = 41 W (typ.)
(VCC = 14.4 V, f = 1 kHz, JEITA max, RL = 4 Ω)
• POUT (1) = 24 W (typ.)
(VCC = 14.4 V, f = 1 kHz, THD = 10%, RL = 4 Ω)
• POUT (2) = 21 W (typ.)
(VCC = 13.2 V, f = 1 kHz, THD = 10%, RL = 4 Ω)
• Low THD: 0.007% (typ.) (VCC = 13.2 V, f = 1 kHz, POUT = 5 W, RL = 4 Ω)
• Low noise: VNO = 60 μVrms (typ.)
(VCC = 13.2 V, Rg = 0 Ω, BW = 20 Hz to 20 kHz, RL = 4 Ω)
• Standby switch (pin 4)
• Mute function (pin 22)
• Built-in diagnosis circuit include output DC offset detection (pin 25)
• Various protection features
Thermal overload; overvoltage; output short-circuits to GND, VCC and across the load; speaker current limiting
• Operating supply voltage: VCC (opr) = 8.0 to 18 V (RL = 4 Ω)




Numéro de pièce similaire - TB2939HQ

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Toshiba Semiconductor
TB2931HQ TOSHIBA-TB2931HQ Datasheet
308Kb / 18P
TB2931HQ CMOS
TB2932HQ TOSHIBA-TB2932HQ Datasheet
436Kb / 37P
Maximum Power 49 W BTL 횞 4-ch Audio Power IC
TB2934HQ TOSHIBA-TB2934HQ Datasheet
464Kb / 39P
Maximum Power 41 W BTL × 4-ch Audio Power IC
2006-06-14
TB2936HQ TOSHIBA-TB2936HQ Datasheet
477Kb / 20P
49 W x 4-ch BTL Audio Power IC
TB2938HQ TOSHIBA-TB2938HQ Datasheet
551Kb / 26P
Bi-CMOS Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic
More results


Description similaire - TB2939HQ

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Toshiba Semiconductor
TB2929HQ(O) TOSHIBA-TB2929HQ(O) Datasheet
269Kb / 17P
45W 횞 4-ch BTL Audio Power IC
TB2959HQ TOSHIBA-TB2959HQ Datasheet
515Kb / 24P
Maximum Power 47W BTL 4-ch Audio Power IC
TB2936HQ TOSHIBA-TB2936HQ Datasheet
477Kb / 20P
49 W x 4-ch BTL Audio Power IC
TCB001HQ TOSHIBA-TCB001HQ Datasheet
1Mb / 25P
Maximum Power 45W BTL x 4-ch Audio Power IC
TB2921AHQ TOSHIBA-TB2921AHQ Datasheet
264Kb / 17P
51 W × 4-ch BTL Audio Power IC
2009-02-03
TB2923HQ TOSHIBA-TB2923HQ Datasheet
300Kb / 17P
50 W × 4-ch BTL Audio Power IC
2006-11-30
TB2926CHQ TOSHIBA-TB2926CHQ Datasheet
296Kb / 18P
49 W × 4-ch BTL Audio Power IC
2009-01-29
TB2926HQ TOSHIBA-TB2926HQ Datasheet
333Kb / 18P
45 W × 4-ch BTL Audio Power IC
2006-11-27
TB2929HQ TOSHIBA-TB2929HQ Datasheet
268Kb / 17P
45W × 4-ch BTL Audio Power IC
2009-01-29
TB2946HQ TOSHIBA-TB2946HQ Datasheet
484Kb / 18P
49 W × 4-ch BTL Audio Power IC
2009-01-29
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com