Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

PJL36080 Fiches technique (PDF) - Schneider Electric

PJL36080 Datasheet PDF - Schneider Electric
No de pièce PJL36080
Télécharger  PJL36080 Télécharger

Taille du fichier   141.9 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  SCHNEIDER [Schneider Electric]
Site Internet  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric
Description MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 600V 800A

PJL36080 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
PJL36080 Datasheet PDF - Schneider Electric

No de pièce PJL36080
Télécharger  PJL36080 Click to download

Taille du fichier   141.9 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  SCHNEIDER [Schneider Electric]
Site Internet  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric
Description MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 600V 800A

PJL36080 Fiches technique (HTML) - Schneider Electric

PJL36080 Datasheet HTML 1Page - Schneider Electric PJL36080 Datasheet HTML 2Page - Schneider Electric



Numéro de pièce similaire - PJL36080

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Schneider Electric
PJL36080CU31A SCHNEIDER-PJL36080CU31A Datasheet
144Kb / 2P
   MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 600V 800A
PJL36080CU31ASA SCHNEIDER-PJL36080CU31ASA Datasheet
144Kb / 2P
   Molded Case Circuit Breaker 600V 600A, Shunt Trip
PJL36080CU33A SCHNEIDER-PJL36080CU33A Datasheet
145Kb / 2P
   MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 600V 800A
PJL36080CU41A SCHNEIDER-PJL36080CU41A Datasheet
93Kb / 2P
   MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 600V 800A
PJL36080CU43A SCHNEIDER-PJL36080CU43A Datasheet
94Kb / 2P
   MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 600V 800A
More results


Description similaire - PJL36080

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Schneider Electric
PGL36080CU64AE1 SCHNEIDER-PGL36080CU64AE1 Datasheet
141Kb / 2P
   MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 600V 800A
PGL36080U31AMO SCHNEIDER-PGL36080U31AMO Datasheet
141Kb / 2P
   MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 600V 800A
PGL36080U33A SCHNEIDER-PGL36080U33A Datasheet
145Kb / 2P
   MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 600V 800A
PKF36080U31A SCHNEIDER-PKF36080U31A Datasheet
145Kb / 2P
   MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 600V 800A
PJF36080CU43A SCHNEIDER-PJF36080CU43A Datasheet
118Kb / 2P
   MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 600V 800A
PGL36080U63AE1 SCHNEIDER-PGL36080U63AE1 Datasheet
142Kb / 2P
   MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 600V 800A
PJL36080CU43A SCHNEIDER-PJL36080CU43A Datasheet
94Kb / 2P
   MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 600V 800A
PJL36080CU73AE1 SCHNEIDER-PJL36080CU73AE1 Datasheet
144Kb / 2P
   MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 600V 800A
PJL36080RE10 SCHNEIDER-PJL36080RE10 Datasheet
144Kb / 2P
   MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 600V 800A
PJL36080U31A SCHNEIDER-PJL36080U31A Datasheet
145Kb / 2P
   MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 600V 800A
PJL36080U33A SCHNEIDER-PJL36080U33A Datasheet
144Kb / 2P
   MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 600V 800A
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com