Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

QOB2205219 Fiches technique (PDF) - Schneider Electric

QOB2205219 Datasheet PDF - Schneider Electric
No de pièce QOB2205219
Télécharger  QOB2205219 Télécharger

Taille du fichier   99.94 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  SCHNEIDER [Schneider Electric]
Site Internet  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric
Description Mini CB, QO, 20 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on

QOB2205219 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
QOB2205219 Datasheet PDF - Schneider Electric

No de pièce QOB2205219
Télécharger  QOB2205219 Click to download

Taille du fichier   99.94 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  SCHNEIDER [Schneider Electric]
Site Internet  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric
Description Mini CB, QO, 20 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on

QOB2205219 Fiches technique (HTML) - Schneider Electric

QOB2205219 Datasheet HTML 1Page - Schneider Electric QOB2205219 Datasheet HTML 2Page - Schneider Electric



Numéro de pièce similaire - QOB2205219

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Schneider Electric
QOB2205237 SCHNEIDER-QOB2205237 Datasheet
134Kb / 2P
   Mini CB, QO, 20 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on
QOB2205252 SCHNEIDER-QOB2205252 Datasheet
128Kb / 2P
   Mini CB, QO, 20 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on
More results


Description similaire - QOB2205219

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Schneider Electric
QOB2205252 SCHNEIDER-QOB2205252 Datasheet
128Kb / 2P
   Mini CB, QO, 20 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on
QOB220F10 SCHNEIDER-QOB220F10 Datasheet
99Kb / 2P
   Mini CB, QO, 20 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on
QOB220H SCHNEIDER-QOB220H Datasheet
143Kb / 3P
   Mini CB, QO, 20 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on
QOB2205237 SCHNEIDER-QOB2205237 Datasheet
134Kb / 2P
   Mini CB, QO, 20 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on
QOB220H35 SCHNEIDER-QOB220H35 Datasheet
124Kb / 2P
   Mini CB, QO, 20 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, 50Deg
QOB2105252 SCHNEIDER-QOB2105252 Datasheet
127Kb / 2P
   Mini CB, QO, 10 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on
QOB2105237 SCHNEIDER-QOB2105237 Datasheet
125Kb / 2P
   Mini CB, QO, 10 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on
QOB210 SCHNEIDER-QOB210 Datasheet
149Kb / 3P
   Mini CB, QO, 10 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on
QOB220FT SCHNEIDER-QOB220FT Datasheet
132Kb / 2P
   Mini CB, QO, 20 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, FT
QOB22035 SCHNEIDER-QOB22035 Datasheet
132Kb / 2P
   Mini CB, QO, 20 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, 50Deg
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com