Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

QOB130K Fiches technique (PDF) - Schneider Electric

QOB130K Datasheet PDF - Schneider Electric
No de pièce QOB130K
Télécharger  QOB130K Télécharger

Taille du fichier   105.61 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  SCHNEIDER [Schneider Electric]
Site Internet  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric
Description Mini CB, QO, 30 A, 1P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, Key

QOB130K Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
QOB130K Datasheet PDF - Schneider Electric

No de pièce QOB130K
Télécharger  QOB130K Click to download

Taille du fichier   105.61 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  SCHNEIDER [Schneider Electric]
Site Internet  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric
Description Mini CB, QO, 30 A, 1P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, Key

QOB130K Fiches technique (HTML) - Schneider Electric

QOB130K Datasheet HTML 1Page - Schneider Electric QOB130K Datasheet HTML 2Page - Schneider Electric



Numéro de pièce similaire - QOB130K

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Schneider Electric
QOB130 SCHNEIDER-QOB130 Datasheet
106Kb / 3P
   QO mini breaker, 30 A, 1 pole, 120/240 V, 10 kA, bolt on
QOB1301021 SCHNEIDER-QOB1301021 Datasheet
125Kb / 2P
   Mini CB, QO, 30 A, 1P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, Shunt Trip
QOB1301042 SCHNEIDER-QOB1301042 Datasheet
118Kb / 2P
   Mini CB, QO, 30 A, 1P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, Shunt Trip
QOB1301200 SCHNEIDER-QOB1301200 Datasheet
114Kb / 2P
   Mini CB, QO, 30 A, 1P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, Aux Switch 1A
QOB1301201 SCHNEIDER-QOB1301201 Datasheet
113Kb / 2P
   Mini CB, QO, 30 A, 1P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, Aux Switch 1B
More results


Description similaire - QOB130K

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Schneider Electric
QOB110K SCHNEIDER-QOB110K Datasheet
99Kb / 1P
   Mini CB, QO, 10 A, 1P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, Key
QOB1305237 SCHNEIDER-QOB1305237 Datasheet
102Kb / 2P
   Mini CB, QO, 30 A, 1P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on
QOB1305219 SCHNEIDER-QOB1305219 Datasheet
57Kb / 2P
   Mini CB, QO, 30 A, 1P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on
QOB115K SCHNEIDER-QOB115K Datasheet
106Kb / 2P
   Mini CB, QO, 15 A, 1P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, Key
QOB125K SCHNEIDER-QOB125K Datasheet
105Kb / 2P
   Mini CB, QO, 25 A, 1P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, Key
QOB120K SCHNEIDER-QOB120K Datasheet
106Kb / 2P
   Mini CB, QO, 20 A, 1P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, Key
QOB130FT SCHNEIDER-QOB130FT Datasheet
57Kb / 2P
   Mini CB, QO, 30 A, 1P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, FT
QOB13035 SCHNEIDER-QOB13035 Datasheet
113Kb / 2P
   Mini CB, QO, 30 A, 1P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, 50Deg
QOB130CP SCHNEIDER-QOB130CP Datasheet
106Kb / 2P
   Mini CB, QO, 30 A, 1P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on,CP
QOB1105237 SCHNEIDER-QOB1105237 Datasheet
102Kb / 2P
   Mini CB, QO, 10 A, 1P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com