Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

MC10H174 Fiches technique (PDF) - ON Semiconductor

MC10H174 Datasheet PDF - ON Semiconductor
No de pièce MC10H174
Télécharger  MC10H174 Télécharger

Taille du fichier   103.19 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  ONSEMI [ON Semiconductor]
Site Internet  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Description Dual 4 to Multiplexer

MC10H174 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
MC10H174 Datasheet PDF - ON Semiconductor

No de pièce MC10H174
Télécharger  MC10H174 Click to download

Taille du fichier   103.19 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  ONSEMI [ON Semiconductor]
Site Internet  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Description Dual 4 to Multiplexer

MC10H174 Fiches technique (HTML) - ON Semiconductor

MC10H174 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC10H174 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC10H174 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC10H174 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor

MC10H174 Détails du produit

Description
The MC10H174 is a Dual 4−to−1 Multiplexer. This device is a functional/ pinout duplication of the standard MECL 10K™ part, with 100% improvement in propagation delay and no increase in power supply current.
   
Features
• Propagation Delay, 1.5 ns Typical
• Power Dissipation, 305 mW Typical
• Improved Noise Margin 150 mV (over operating voltage and
    temperature range)
• Voltage Compensated
• MECL 10K Compatible
• Pb−Free Packages are Available*
   




Numéro de pièce similaire - MC10H174

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
ON Semiconductor
MC10H174 ONSEMI-MC10H174 Datasheet
154Kb / 6P
   Dual 4 to 1 Multiplexer
February, 2006 ??Rev. 8
MC10H174FN ONSEMI-MC10H174FN Datasheet
154Kb / 6P
   Dual 4 to 1 Multiplexer
February, 2006 ??Rev. 8
MC10H174FNG ONSEMI-MC10H174FNG Datasheet
154Kb / 6P
   Dual 4 to 1 Multiplexer
February, 2006 ??Rev. 8
MC10H174FNR2 ONSEMI-MC10H174FNR2 Datasheet
154Kb / 6P
   Dual 4 to 1 Multiplexer
February, 2006 ??Rev. 8
MC10H174FNR2G ONSEMI-MC10H174FNR2G Datasheet
154Kb / 6P
   Dual 4 to 1 Multiplexer
February, 2006 ??Rev. 8
More results


Description similaire - MC10H174

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
ON Semiconductor
MC10H174 ONSEMI-MC10H174_06 Datasheet
154Kb / 6P
   Dual 4 to 1 Multiplexer
February, 2006 ??Rev. 8
MC10174 ONSEMI-MC10174_02 Datasheet
91Kb / 4P
   Dual 4 to 1 Multiplexer
January, 2002 ??Rev. 7
MC10174 ONSEMI-MC10174 Datasheet
110Kb / 4P
   Dual 4 to 1 Multiplexer
1996 REV 5
logo
NXP Semiconductors
74F153 PHILIPS-74F153 Datasheet
74Kb / 8P
   Dual 4-line to 1-line multiplexer
1996 Jan 05
logo
Motorola, Inc
MC74AC352 MOTOROLA-MC74AC352 Datasheet
189Kb / 7P
   DUAL 4-INPUT MULTIPLEXER
logo
National Semiconductor ...
MM74HC153 NSC-MM74HC153 Datasheet
111Kb / 4P
   Dual 4-Input Multiplexer
logo
NXP Semiconductors
74ALS153 PHILIPS-74ALS153 Datasheet
110Kb / 9P
   Dual 4-input multiplexer
1991 Feb 08
logo
National Semiconductor ...
54F153DM NSC-54F153DM Datasheet
167Kb / 10P
   Dual 4-Input Multiplexer
logo
AVG Semiconductors(HITE...
DV74ACT153 AVG-DV74ACT153 Datasheet
300Kb / 4P
   Dual 4-Input Multiplexer
logo
Motorola, Inc
MC5474F352 MOTOROLA-MC5474F352 Datasheet
68Kb / 3P
   DUAL 4-INPUT MULTIPLEXER
More results




À propos de ON Semiconductor


ON Semiconductor est une entreprise cotée en bourse qui conçoit, développe et fabrique une large gamme de produits semi-conducteurs pour une variété d'applications, notamment les marchés automobiles, informatiques, biens de consommation, industriels et communications.
La société a été fondée en 1999 et a son siège à Phoenix, en Arizona.
On Semiconductor offre un large portefeuille de gestion de l'énergie, des semi-conducteurs analogiques et discrets, notamment des MOSFET de puissance, des diodes, des redresseurs, des régulateurs de tension, entre autres.
Les produits de l'entreprise sont conçus pour être économes en énergie, fiables et rentables et sont utilisés dans une variété d'applications, notamment l'électronique portable, les systèmes d'automatisation industrielle, les systèmes d'énergie renouvelable et l'électronique automobile.
On Semiconductor s'engage dans l'innovation et la satisfaction des clients, et s'engage à fournir les meilleures solutions de semi-conducteurs pour répondre aux besoins de nos clients.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com