Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

MC100E155 Fiches technique (PDF) - ON Semiconductor

MC100E155 Datasheet PDF - ON Semiconductor
No de pièce MC100E155
Télécharger  MC100E155 Télécharger

Taille du fichier   105.49 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  ONSEMI [ON Semiconductor]
Site Internet  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Description 6-BIT 2:1 MUX-LATCH

MC100E155 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
MC100E155 Datasheet PDF - ON Semiconductor

No de pièce MC100E155
Télécharger  MC100E155 Click to download

Taille du fichier   105.49 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  ONSEMI [ON Semiconductor]
Site Internet  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Description 6-BIT 2:1 MUX-LATCH

MC100E155 Fiches technique (HTML) - ON Semiconductor

MC100E155 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC100E155 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC100E155 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC100E155 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor

MC100E155 Détails du produit

Description
The MC10E/100E155 contains six 2:1 multiplexers followed by transparent latches with single−ended outputs. When both Latch Enables (LEN1, LEN2) are LOW, the latch is transparent, and output data is controlled by the multiplexer select control, SEL. A logic HIGH on either LEN1 or LEN2 (or both) latches the outputs. The Master Reset (MR) overrides all other controls to set the Q outputs LOW.
The 100 Series contains temperature compensation
   
Features
• 850 ps Max. LEN to Output
• 825 ps Max. D to Output
• Single−Ended Outputs
• Asynchronous Master Reset
• Dual Latch−Enables
• PECL Mode Operating Range: VCC = 4.2 V to 5.7 V
    with VEE = 0 V
• NECL Mode Operating Range: VCC = 0 V
    with VEE = −4.2 V to −5.7 V
• Internal Input 50 k Pulldown Resistors
• ESD Protection: Human Body Model; > 2 kV,
                             Machine Model; > 200 V
• Meets or Exceeds JEDEC Standard EIA/JESD78 IC Latchup Test
• Moisture Sensitivity Level:
                             Pb = 1
                             Pb−Free = 3
    For Additional Information, see Application Note AND8003/D
• Flammability Rating: UL 94 V−0 @ 0.125 in,
    Oxygen Index: 28 to 34
• Transistor Count = 239 Devices
• Pb−Free Packages are Available*
   




Numéro de pièce similaire - MC100E155

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
ON Semiconductor
MC100E155 ONSEMI-MC100E155 Datasheet
126Kb / 8P
   5V ECL 6?묪it 2:1 Mux?묹atch
November, 2006 ??Rev. 8
MC100E155FN ONSEMI-MC100E155FN Datasheet
126Kb / 8P
   5V ECL 6?묪it 2:1 Mux?묹atch
November, 2006 ??Rev. 8
MC100E155FNR2 ONSEMI-MC100E155FNR2 Datasheet
126Kb / 8P
   5V ECL 6?묪it 2:1 Mux?묹atch
November, 2006 ??Rev. 8
More results


Description similaire - MC100E155

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Micrel Semiconductor
SY10E155 MICREL-SY10E155 Datasheet
60Kb / 4P
   6-BIT 2:1 MUX-LATCH
SY10E155 MICREL-SY10E155_06 Datasheet
66Kb / 4P
   6-BIT 2:1 MUX-LATCH
logo
ON Semiconductor
MC10E154 ONSEMI-MC10E154 Datasheet
107Kb / 4P
   5-BIT 2:1 MUX-LATCH
1996 REV 2
logo
Micrel Semiconductor
SY10E154 MICREL-SY10E154 Datasheet
61Kb / 4P
   5-BIT 2:1 MUX-LATCH
SY10E154 MICREL-SY10E154_06 Datasheet
63Kb / 4P
   5-BIT 2:1 MUX-LATCH
SY10E167 MICREL-SY10E167 Datasheet
155Kb / 3P
   6-BIT 2:1 MUX-REGISTER
logo
ON Semiconductor
MC10E167 ONSEMI-MC10E167 Datasheet
105Kb / 4P
   6-BIT 2:1 MUX-REGISTER
REV 2
MC10E154 ONSEMI-MC10E154_06 Datasheet
127Kb / 8P
   5V ECL 5-Bit 2:1 Mux-Latch
November, 2006 ??Rev. 8
logo
Micrel Semiconductor
SY10E256 MICREL-SY10E256 Datasheet
60Kb / 4P
   3-BIT 4:1 MUX-LATCH
SY10E156 MICREL-SY10E156 Datasheet
60Kb / 4P
   3-BIT 4:1 MUX-LATCH
More results




À propos de ON Semiconductor


ON Semiconductor est une entreprise cotée en bourse qui conçoit, développe et fabrique une large gamme de produits semi-conducteurs pour une variété d'applications, notamment les marchés automobiles, informatiques, biens de consommation, industriels et communications.
La société a été fondée en 1999 et a son siège à Phoenix, en Arizona.
On Semiconductor offre un large portefeuille de gestion de l'énergie, des semi-conducteurs analogiques et discrets, notamment des MOSFET de puissance, des diodes, des redresseurs, des régulateurs de tension, entre autres.
Les produits de l'entreprise sont conçus pour être économes en énergie, fiables et rentables et sont utilisés dans une variété d'applications, notamment l'électronique portable, les systèmes d'automatisation industrielle, les systèmes d'énergie renouvelable et l'électronique automobile.
On Semiconductor s'engage dans l'innovation et la satisfaction des clients, et s'engage à fournir les meilleures solutions de semi-conducteurs pour répondre aux besoins de nos clients.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com