Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

CN30A110-15 Fiches technique (PDF) - TDK Electronics

CN30A110-15 Datasheet PDF - TDK Electronics
No de pièce CN30A110-15
Télécharger  CN30A110-15 Télécharger

Taille du fichier   158.5 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  TDK [TDK Electronics]
Site Internet  http://www.tdk.com
Logo TDK - TDK Electronics
Description DC-DC Converters

CN30A110-15 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
CN30A110-15 Datasheet PDF - TDK Electronics

No de pièce CN30A110-15
Télécharger  CN30A110-15 Click to download

Taille du fichier   158.5 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  TDK [TDK Electronics]
Site Internet  http://www.tdk.com
Logo TDK - TDK Electronics
Description DC-DC Converters

CN30A110-15 Fiches technique (HTML) - TDK Electronics

CN30A110-15 Datasheet HTML 1Page - TDK Electronics CN30A110-15 Datasheet HTML 2Page - TDK Electronics

CN30A110-15 Détails du produit

Features

60 - 160VDC Input

IEC 61373 Shock and Vibration

Base plate Cooled

Full Power at 100°C base plate

Parallel Operation (200W Only)

Small Size

Quarter / Half Brick Footprint

Full Power from -40 to +100°C

Parallel Function (CN200)




Numéro de pièce similaire - CN30A110-15

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
TDK Electronics
CN30A110-15 TDK-CN30A110-15 Datasheet
261Kb / 2P
   30W to 200W 60 to 160VDC Input DC-DC Converters
CN30A110-15-CO TDK-CN30A110-15-CO Datasheet
158Kb / 2P
   DC-DC Converters
CN30A110-15/CO TDK-CN30A110-15/CO Datasheet
158Kb / 2P
   DC-DC Converters
More results


Description similaire - CN30A110-15

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
CUI INC
VBD10 CUI-VBD10 Datasheet
108Kb / 3P
   DC-DC Converters
VBWQ10 CUI-VBWQ10 Datasheet
110Kb / 3P
   DC-DC Converters
logo
Emerson Network Power
PTH12030 EMERSON-NETWORKPOWER-PTH12030 Datasheet
207Kb / 4P
   DC-DC CONVERTERS
logo
Central Technologies
CTDD1605S-D CT-CTDD1605S-D Datasheet
205Kb / 2P
   DC/DC Converters
CTDD1712MF-SU1K-2 CT-CTDD1712MF-SU1K-2 Datasheet
536Kb / 2P
   DC/DC Converters
CTDD3220DF-S1.5K-5M CT-CTDD3220DF-S1.5K-5M Datasheet
282Kb / 2P
   DC/DC Converters
CTDD1907SF-D1K-2 CT-CTDD1907SF-D1K-2 Datasheet
258Kb / 2P
   DC/DC Converters
CTDD1907SF-DU3K-2 CT-CTDD1907SF-DU3K-2 Datasheet
185Kb / 2P
   DC/DC Converters
CTDD5025DF-S1K-10M CT-CTDD5025DF-S1K-10M Datasheet
244Kb / 2P
   DC/DC Converters
logo
Central Semiconductor C...
CTDD5025DF-2403-30M CENTRAL-CTDD5025DF-2403-30M Datasheet
443Kb / 2P
   DC/DC Converters
logo
XP Power Limited
WC101 XPPOWER-WC101 Datasheet
60Kb / 2P
   DC-DC Converters
More results




À propos de TDK Electronics


TDK Electronics est une filiale de TDK Corporation, une société d'électronique multinationale basée au Japon.
TDK Electronics est spécialisé dans la conception et la fabrication de composants électroniques tels que les condensateurs, les inductances et les perles de ferrite à utiliser dans un large éventail d'applications, notamment l'électronique grand public, les automobiles et les systèmes industriels.
L'entreprise est connue pour ses produits de haute qualité et ses solutions innovantes, et elle a une forte réputation dans l'industrie de l'électronique.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com