Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

6080A Fiches technique (PDF) - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

6080A Datasheet PDF - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.
No de pièce 6080A
Télécharger  6080A Télécharger

Taille du fichier   645.11 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricant  FUMAN [SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.]
Site Internet  http://www.superchip.cn
Logo FUMAN - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.
Description N-Channel Trench Power MOSFET

6080A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
6080A Datasheet PDF - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

No de pièce 6080A
Télécharger  6080A Click to download

Taille du fichier   645.11 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricant  FUMAN [SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.]
Site Internet  http://www.superchip.cn
Logo FUMAN - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.
Description N-Channel Trench Power MOSFET

6080A Fiches technique (HTML) - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

6080A Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. 6080A Datasheet HTML 2Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. 6080A Datasheet HTML 3Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. 6080A Datasheet HTML 4Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. 6080A Datasheet HTML 5Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. 6080A Datasheet HTML 6Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. 6080A Datasheet HTML 7Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.



Numéro de pièce similaire - 6080A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Schurter Inc.
6080 SCHURTER-6080 Datasheet
465Kb / 4P
   IEC Appliance Inlet C14/C18, Screw-on mounting, Front side,Quick-connect
13.10.2022
logo
Heyco.
6080 HEYCO-6080 Datasheet
139Kb / 1P
   Heavy Duty Ring and Spade Terminals
logo
Analog Technologies, In...
608000502000 ANALOGTECHNOLOGIES-608000502000 Datasheet
512Kb / 7P
   MagI3C Power Modules DNS002 MagI3C Power Supply
V2.0
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
608000502000 WURTH-608000502000 Datasheet
511Kb / 8P
   MagI3C Power Modules DNS002 MagI3C Power Supply
V2.0
logo
Analog Devices
60800213421 AD-60800213421 Datasheet
1Mb / 12P
   Evaluating the LTC2688 16-Channel, 16-Bit Voltage Output SoftSpan DAC
More results


Description similaire - 6080A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HM1607D HMSEMI-HM1607D Datasheet
874Kb / 6P
   N-Channel Trench Power MOSFET
logo
Leshan Radio Company
LN7610DT1WG LRC-LN7610DT1WG Datasheet
822Kb / 6P
   N-Channel Power Trench MOSFET
LNB86085DT0AG LRC-LNB86085DT0AG Datasheet
395Kb / 5P
   N-Channel Power Trench MOSFET
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HM4030 HMSEMI-HM4030 Datasheet
410Kb / 6P
   N-Channel Trench Power MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FDT86244 FAIRCHILD-FDT86244 Datasheet
239Kb / 6P
   N-Channel Power Trench MOSFET
logo
Leshan Radio Company
S-LN7610DT1WG LRC-S-LN7610DT1WG Datasheet
826Kb / 6P
   N-Channel Power Trench MOSFET
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HM4030D HMSEMI-HM4030D Datasheet
850Kb / 6P
   N-Channel Trench Power MOSFET
logo
Guangdong Kexin Industr...
NDT70N06 KEXIN-NDT70N06 Datasheet
586Kb / 5P
   N-Channel Trench Power MOSFET
NDT90N04 KEXIN-NDT90N04 Datasheet
255Kb / 2P
   N-Channel Trench Power MOSFET
logo
SHENZHEN FUMAN ELECTRON...
3090K FUMAN-3090K Datasheet
567Kb / 5P
   N-Channel Trench Power MOSFET
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HM1607 HMSEMI-HM1607 Datasheet
661Kb / 6P
   N-Channel Trench Power MOSFET
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com