Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

EMDE0N20C Fiches technique (PDF) - Excelliance MOS Corp.

EMDE0N20C Datasheet PDF - Excelliance MOS Corp.
No de pièce EMDE0N20C
Télécharger  EMDE0N20C Télécharger

Taille du fichier   215.26 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricant  EXCELLIANCE [Excelliance MOS Corp.]
Site Internet  http://www.excelliancemos.com/
Logo EXCELLIANCE - Excelliance MOS Corp.
Description N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor

EMDE0N20C Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
EMDE0N20C Datasheet PDF - Excelliance MOS Corp.

No de pièce EMDE0N20C
Télécharger  EMDE0N20C Click to download

Taille du fichier   215.26 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricant  EXCELLIANCE [Excelliance MOS Corp.]
Site Internet  http://www.excelliancemos.com/
Logo EXCELLIANCE - Excelliance MOS Corp.
Description N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor

EMDE0N20C Fiches technique (HTML) - Excelliance MOS Corp.

EMDE0N20C Datasheet HTML 1Page - Excelliance MOS Corp. EMDE0N20C Datasheet HTML 2Page - Excelliance MOS Corp. EMDE0N20C Datasheet HTML 3Page - Excelliance MOS Corp. EMDE0N20C Datasheet HTML 4Page - Excelliance MOS Corp. EMDE0N20C Datasheet HTML 5Page - Excelliance MOS Corp.

EMDE0N20C Détails du produit

Product Summary:
   BVDSS 200V
   RDSON (MAX.) 0.5Ω
   ID 5A

UIS, 100% Tested
Pb‐Free Lead Plating & Halogen Free




Numéro de pièce similaire - EMDE0N20C

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Excelliance MOS Corp.
EMDE0N20CS EXCELLIANCE-EMDE0N20CS Datasheet
213Kb / 5P
   N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
More results


Description similaire - EMDE0N20C

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Excelliance MOS Corp.
EMB08N06H EXCELLIANCE-EMB08N06H Datasheet
218Kb / 6P
   N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMB09N03V EXCELLIANCE-EMB09N03V Datasheet
212Kb / 5P
   N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMB12N03HR EXCELLIANCE-EMB12N03HR Datasheet
218Kb / 6P
   N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMB12N06CS EXCELLIANCE-EMB12N06CS Datasheet
230Kb / 5P
   N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMB12N10A EXCELLIANCE-EMB12N10A Datasheet
231Kb / 6P
   N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMB12N10H EXCELLIANCE-EMB12N10H Datasheet
222Kb / 6P
   N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMB16N06A EXCELLIANCE-EMB16N06A Datasheet
231Kb / 6P
   N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMB16N06G EXCELLIANCE-EMB16N06G Datasheet
211Kb / 5P
   N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMB50N10S EXCELLIANCE-EMB50N10S Datasheet
191Kb / 5P
   N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMB55N06G EXCELLIANCE-EMB55N06G Datasheet
184Kb / 5P
   N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMBA5N10V EXCELLIANCE-EMBA5N10V Datasheet
206Kb / 5P
   N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com