Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
PTR30A100CTI Fiches technique (PDF) - PFC Device Inc. |
PTR30A100CTI Datasheet (PDF) |
Télécharger Fiches technique |
No de pièce | PTR30A100CTI |
Télécharger | PTR30A100CTI Click to download |
Taille du fichier | 775.9 Kbytes |
Page | 7 Pages |
Fabricant | PFC [PFC Device Inc.] |
Site Internet | http://www.pfc-device.com/eng/index.php |
Logo | |
Description | 30A 100V HPTR짰 Schottky Rectifier |
PTR30A100CTI Fiches technique (HTML) - PFC Device Inc. |
Numéro de pièce similaire - PTR30A100CTI |
|
Description similaire - PTR30A100CTI |
|
Lien URL |
Politique de confidentialité |
ALLDATASHEET.FR |
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ? [ DONATE ] |
À propos de Alldatasheet | Publicité | Contactez-nous | Politique de confidentialité | Echange de liens | Fabricants All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |