Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IP117HVG Fiches technique (PDF) - TT Electronics.

IP117HVG Datasheet PDF - TT Electronics.
No de pièce IP117HVG
Télécharger  IP117HVG Télécharger

Taille du fichier   805.17 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricant  TTELEC [TT Electronics.]
Site Internet  http://www.ttelectronics.com/
Logo TTELEC - TT Electronics.
Description POSITIVE ADJUSTABLE VOLTAGE REGULATOR

IP117HVG Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
IP117HVG Datasheet PDF - TT Electronics.

No de pièce IP117HVG
Télécharger  IP117HVG Click to download

Taille du fichier   805.17 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricant  TTELEC [TT Electronics.]
Site Internet  http://www.ttelectronics.com/
Logo TTELEC - TT Electronics.
Description POSITIVE ADJUSTABLE VOLTAGE REGULATOR

IP117HVG Fiches technique (HTML) - TT Electronics.

IP117HVG Datasheet HTML 1Page - TT Electronics. IP117HVG Datasheet HTML 2Page - TT Electronics. IP117HVG Datasheet HTML 3Page - TT Electronics. IP117HVG Datasheet HTML 4Page - TT Electronics. IP117HVG Datasheet HTML 5Page - TT Electronics.

IP117HVG Détails du produit

FEATURES
• Output voltage range of:
   1.25 to 40V for standard version
   1.25 to 60V for HV version
• Output voltage tolerance 1%
• Load regulation 0.3%
• Line regulation 0.01%/V
• Complete series of protections: current limiting thermal shutdown soa control
• Also available in TO220 metal isolated package (1mm pins)




Numéro de pièce similaire - IP117HVG

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Seme LAB
IP117HVG SEME-LAB-IP117HVG Datasheet
805Kb / 5P
   POSITIVE ADJUSTABLE VOLTAGE REGULATOR
More results


Description similaire - IP117HVG

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SELM317 SECOS-SELM317 Datasheet
650Kb / 4P
   Positive Adjustable Voltage Regulator
logo
TT Electronics.
IP117K TTELEC-IP117K Datasheet
301Kb / 7P
   POSITIVE ADJUSTABLE VOLTAGE REGULATOR
logo
Seme LAB
IP117R SEME-LAB-IP117R Datasheet
166Kb / 5P
   POSITIVE ADJUSTABLE VOLTAGE REGULATOR
IP117SMD05 SEME-LAB-IP117SMD05_10 Datasheet
412Kb / 5P
   POSITIVE ADJUSTABLE VOLTAGE REGULATOR
IP117G SEME-LAB-IP117G Datasheet
805Kb / 5P
   POSITIVE ADJUSTABLE VOLTAGE REGULATOR
IP117SMD SEME-LAB-IP117SMD Datasheet
501Kb / 5P
   POSITIVE ADJUSTABLE VOLTAGE REGULATOR
logo
Austin Semiconductor
AS117R AUSTIN-AS117R Datasheet
254Kb / 11P
   Positive Adjustable Voltage Regulator
logo
HTC Korea TAEJIN Techno...
LM317L HTC-LM317L Datasheet
93Kb / 3P
   ADJUSTABLE VOLTAGE REGULATOR (POSITIVE)
logo
Seme LAB
IP117SMD SEME-LAB-IP117SMD_10 Datasheet
496Kb / 5P
   POSITIVE ADJUSTABLE VOLTAGE REGULATOR
logo
TT Electronics.
IP117SMD TTELEC-IP117SMD Datasheet
496Kb / 5P
   POSITIVE ADJUSTABLE VOLTAGE REGULATOR
logo
Fairchild Semiconductor
LM317T FAIRCHILD-LM317T Datasheet
67Kb / 6P
   Adjustable Voltage Regulator (Positive)
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com