Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

CXA-P10A-P Fiches technique (PDF) - TDK Electronics

CXA-P10A-P Datasheet PDF - TDK Electronics
No de pièce CXA-P10A-P
Télécharger  CXA-P10A-P Télécharger

Taille du fichier   46.88 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  TDK [TDK Electronics]
Site Internet  http://www.tdk.com
Logo TDK - TDK Electronics
Description On-board type, Non-dimming, 9W, For 1 and 2 bulbs

CXA-P10A-P Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
CXA-P10A-P Datasheet PDF - TDK Electronics

No de pièce CXA-P10A-P
Télécharger  CXA-P10A-P Click to download

Taille du fichier   46.88 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  TDK [TDK Electronics]
Site Internet  http://www.tdk.com
Logo TDK - TDK Electronics
Description On-board type, Non-dimming, 9W, For 1 and 2 bulbs

CXA-P10A-P Fiches technique (HTML) - TDK Electronics

CXA-P10A-P Datasheet HTML 1Page - TDK Electronics CXA-P10A-P Datasheet HTML 2Page - TDK Electronics CXA-P10A-P Datasheet HTML 3Page - TDK Electronics CXA-P10A-P Datasheet HTML 4Page - TDK Electronics



Numéro de pièce similaire - CXA-P10A-P

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Power Systems GmbH+Co.K...
CXA-P1012-NJL POWER-SYSTEMS-CXA-P1012-NJL Datasheet
158Kb / 4P
   DC-AC INVERTER UNIT 9.0W DUAL OUTPUTS
logo
TDK Electronics
CXA-P1012B-NJL TDK-CXA-P1012B-NJL Datasheet
206Kb / 9P
   DC/AC INVERTER UNIT
More results


Description similaire - CXA-P10A-P

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
TDK Electronics
CXAM10A TDK-CXAM10A Datasheet
50Kb / 4P
   On-board type, Non-dimming, 6W, For 1 and 2 bulbs
CXA-M14L-P TDK-CXA-M14L-P Datasheet
43Kb / 2P
   On-board type, Non-dimming, 8.4W, For 1 and 2 bulbs
CXA-P1212-VJL TDK-CXA-P1212-VJL Datasheet
66Kb / 2P
   Connector type, Dimming, 7W, For 2 bulbs
CXA-P1212A-WJL TDK-CXA-P1212A-WJL Datasheet
85Kb / 2P
   DC to AC Inverters Connector type, Dimming, 8W, For 2 Bulbs
CXA-M1112-VJ TDK-CXA-M1112-VJ Datasheet
65Kb / 2P
   DC to AC Inverters Connector type, Dimming, 7W, For 2 Bulbs
CXA-0217 TDK-CXA-0217 Datasheet
60Kb / 2P
   DC to AC Inverters Connector type, Dimming, 7W, for 2 Bulbs
CXA-M1212-RJL TDK-CXA-M1212-RJL Datasheet
74Kb / 2P
   DC to AC Inverters Connector type, Dimming, 5W, For 2 Bulbs
CXA-L0505-NJL TDK-CXA-L0505-NJL Datasheet
184Kb / 2P
   Non-dimming/Connector Type
CXA-L0524-NJL TDK-CXA-L0524-NJL Datasheet
184Kb / 2P
   Non-dimming/Connector Type
CXA-L0512-NJL TDK-CXA-L0512-NJL Datasheet
184Kb / 2P
   Non-dimming/Connector Type
More results




À propos de TDK Electronics


TDK Electronics est une filiale de TDK Corporation, une société d'électronique multinationale basée au Japon.
TDK Electronics est spécialisé dans la conception et la fabrication de composants électroniques tels que les condensateurs, les inductances et les perles de ferrite à utiliser dans un large éventail d'applications, notamment l'électronique grand public, les automobiles et les systèmes industriels.
L'entreprise est connue pour ses produits de haute qualité et ses solutions innovantes, et elle a une forte réputation dans l'industrie de l'électronique.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com