Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

TA0229B Fiches technique (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA0229B Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
No de pièce TA0229B
Télécharger  TA0229B Télécharger

Taille du fichier   401.41 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricant  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Site Internet  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Description SAW Filter 2157.5 MHz 35MHz Bw SMD 3.0 x 3.0 mm

TA0229B Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
TA0229B Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

No de pièce TA0229B
Télécharger  TA0229B Click to download

Taille du fichier   401.41 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricant  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Site Internet  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Description SAW Filter 2157.5 MHz 35MHz Bw SMD 3.0 x 3.0 mm

TA0229B Fiches technique (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA0229B Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0229B Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0229B Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0229B Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0229B Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0229B Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0229B Datasheet HTML 7Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.



Numéro de pièce similaire - TA0229B

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA0229A TAI-SAW-TA0229A Datasheet
142Kb / 7P
   SAW Filter 2157.5 MHz 35MHz Bw SMD 3.0 x 3.0 mm
logo
Golledge Electronics Lt...
TA0229A GOLLEDGE-TA0229A Datasheet
218Kb / 8P
   SAW Filter: 2157.50MHz
More results


Description similaire - TA0229B

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA0229A TAI-SAW-TA0229A Datasheet
142Kb / 7P
   SAW Filter 2157.5 MHz 35MHz Bw SMD 3.0 x 3.0 mm
TA0166B TAI-SAW-TA0166B Datasheet
725Kb / 7P
   SAW Filter 881.5 MHz 25 MHz Bw SMD 3.0 x 3.0 mm
TA2565A TAI-SAW-TA2565A Datasheet
339Kb / 7P
   380MHz 8MHz BW SMD 3.0 x 3.0 mm SAW RF Filter
TA2617A TAI-SAW-TA2617A Datasheet
545Kb / 8P
   SAW Filter 1133 MHz SMD 3.0X3.0 mm(BW=35MHz)
TA1405C TAI-SAW-TA1405C Datasheet
398Kb / 7P
   SAW Filter 1542.5 MHz SMD 3.0X3.0 mm(BW=35MHz)
TA0189A TAI-SAW-TA0189A Datasheet
155Kb / 7P
   SAW Filter 942.5 MHz 35MHz Bw SMD 3.0SQ mm
TC0663A TAI-SAW-TC0663A Datasheet
413Kb / 7P
   1568.979 MHz SMD 3.0 x 3.0 mm SAW Resonator
TA2016A TAI-SAW-TA2016A Datasheet
422Kb / 7P
   SAW Filter 876.5 MHz (BW 35MHz) SMD 1.1x0.9x0.5mm
TA2433A TAI-SAW-TA2433A Datasheet
396Kb / 7P
   SAW Filter 942.5MHz SMD 3.0횞3.0 mm (BW=35MHz)
TB0989A TAI-SAW-TB0989A Datasheet
413Kb / 7P
   SAW Filter 467.5 MHz(BW=35MHz) 5.0x5.0mm
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com