Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

XBS206S19R-G Fiches technique (PDF) - Torex Semiconductor

XBS206S19R-G Datasheet PDF - Torex Semiconductor
No de pièce XBS206S19R-G
Télécharger  XBS206S19R-G Télécharger

Taille du fichier   147.41 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  TOREX [Torex Semiconductor]
Site Internet  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor
Description Schottky Barrier Diode, 2A, 60V Type

XBS206S19R-G Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
XBS206S19R-G Datasheet PDF - Torex Semiconductor

No de pièce XBS206S19R-G
Télécharger  XBS206S19R-G Click to download

Taille du fichier   147.41 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  TOREX [Torex Semiconductor]
Site Internet  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor
Description Schottky Barrier Diode, 2A, 60V Type

XBS206S19R-G Fiches technique (HTML) - Torex Semiconductor

XBS206S19R-G Datasheet HTML 1Page - Torex Semiconductor XBS206S19R-G Datasheet HTML 2Page - Torex Semiconductor XBS206S19R-G Datasheet HTML 3Page - Torex Semiconductor XBS206S19R-G Datasheet HTML 4Page - Torex Semiconductor



Numéro de pièce similaire - XBS206S19R-G

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Torex Semiconductor
XBS206S17 TOREX-XBS206S17 Datasheet
77Kb / 3P
   Schottky Barrier Diode, 2A, 60V Type
XBS206S17-12 TOREX-XBS206S17-12 Datasheet
100Kb / 3P
   Schottky Barrier Diode, 2A, 60V Type
XBS206S17R TOREX-XBS206S17R Datasheet
77Kb / 3P
   Schottky Barrier Diode, 2A, 60V Type
XBS206S17R TOREX-XBS206S17R Datasheet
100Kb / 3P
   Schottky Barrier Diode, 2A, 60V Type
XBS206S17R-G TOREX-XBS206S17R-G Datasheet
100Kb / 3P
   Schottky Barrier Diode, 2A, 60V Type
More results


Description similaire - XBS206S19R-G

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Torex Semiconductor
XBS206S17-12 TOREX-XBS206S17-12 Datasheet
100Kb / 3P
   Schottky Barrier Diode, 2A, 60V Type
XBS206S17 TOREX-XBS206S17 Datasheet
77Kb / 3P
   Schottky Barrier Diode, 2A, 60V Type
XBS206S17 TOREX-XBS206S17_12 Datasheet
100Kb / 3P
   Schottky Barrier Diode, 2A, 60V Type
XBS206S17R-G TOREX-XBS206S17R-G Datasheet
100Kb / 3P
   Schottky Barrier Diode, 2A, 60V Type
XBS203V17 TOREX-XBS203V17_12 Datasheet
103Kb / 3P
   Schottky Barrier Diode, 2A, 30V Type
XBS203V17-12 TOREX-XBS203V17-12 Datasheet
103Kb / 3P
   Schottky Barrier Diode, 2A, 30V Type
XBS204S17 TOREX-XBS204S17_12 Datasheet
100Kb / 3P
   Schottky Barrier Diode, 2A, 40V Type
XBS204S19R-G TOREX-XBS204S19R-G Datasheet
147Kb / 4P
   Schottky Barrier Diode, 2A, 40V Type
XBS203V19R-G TOREX-XBS203V19R-G Datasheet
109Kb / 4P
   Schottky Barrier Diode, 2A, 30V Type
XBS203V17R-G TOREX-XBS203V17R-G Datasheet
103Kb / 3P
   Schottky Barrier Diode, 2A, 30V Type
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com