Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

1212306 Fiches technique (PDF) - PHOENIX CONTACT

1212306 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
No de pièce 1212306
Télécharger  1212306 Télécharger

Taille du fichier   46.87 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Site Internet  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Description Spare knife for WIREFOX-D CX-4, strip-off dimension 6.8 mm

1212306 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
1212306 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

No de pièce 1212306
Télécharger  1212306 Click to download

Taille du fichier   46.87 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Site Internet  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Description Spare knife for WIREFOX-D CX-4, strip-off dimension 6.8 mm

1212306 Fiches technique (HTML) - PHOENIX CONTACT

1212306 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 1212306 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT



Numéro de pièce similaire - 1212306

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
PHOENIX CONTACT
1212300 PHOENIX-1212300 Datasheet
48Kb / 2P
   Replacement die - CRIMPFOX-RCT 25-1/DIE
1212303 PHOENIX-1212303 Datasheet
47Kb / 2P
   Spare knife - WIREFOX-D CX-1/SB
1212304 PHOENIX-1212304 Datasheet
46Kb / 2P
   Spare knife - WIREFOX-D CX-2/SB
1212305 PHOENIX-1212305 Datasheet
47Kb / 2P
   Spare knife - WIREFOX-D CX-3/SB
1212307 PHOENIX-1212307 Datasheet
47Kb / 2P
   Spare knife for WIREFOX-D CX-5, strip-off dimensions 5.5 5.5 mm
More results


Description similaire - 1212306

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
PHOENIX CONTACT
WIREFOX-D-CX-3 PHOENIX-WIREFOX-D-CX-3 Datasheet
47Kb / 2P
   Spare knife for WIREFOX-D CX-3, strip-off dimension 12.0 mm
1212310 PHOENIX-1212310 Datasheet
47Kb / 2P
   Spare knife for WIREFOX-D CX-8, strip-off dimensions 2.5 6.8 mm
WIREFOX-D-CX-1 PHOENIX-WIREFOX-D-CX-1 Datasheet
47Kb / 2P
   Spare knife for WIREFOX-D CX-1, strip-off dimension 6.0 mm
WIREFOX-D-CX-2 PHOENIX-WIREFOX-D-CX-2 Datasheet
46Kb / 2P
   Spare knife for WIREFOX-D CX-2, strip-off dimension 9.2 mm
1212307 PHOENIX-1212307 Datasheet
47Kb / 2P
   Spare knife for WIREFOX-D CX-5, strip-off dimensions 5.5 5.5 mm
1212311 PHOENIX-1212311 Datasheet
47Kb / 2P
   Spare knife for WIREFOX-D CX-9, strip-off dimensions 3.5 7.5 mm
1212309 PHOENIX-1212309 Datasheet
47Kb / 2P
   Spare knife for WIREFOX-D CX-7, strip-off dimensions 6.0 6.0 mm
1212308 PHOENIX-1212308 Datasheet
47Kb / 2P
   Spare knife for WIREFOX-D CX-6, strip-off dimensions 2.7 8.3 mm
1212304 PHOENIX-1212304 Datasheet
46Kb / 2P
   Spare knife - WIREFOX-D CX-2/SB
1212305 PHOENIX-1212305 Datasheet
47Kb / 2P
   Spare knife - WIREFOX-D CX-3/SB
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com