Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

2SCR544PFRA Fiches technique (PDF) - Rohm

2SCR544PFRA Datasheet PDF - Rohm
No de pièce 2SCR544PFRA
Télécharger  2SCR544PFRA Télécharger

Taille du fichier   1513.5 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricant  ROHM [Rohm]
Site Internet  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Description Middle Power Transistor (80V / 2.5A)

2SCR544PFRA Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
2SCR544PFRA Datasheet PDF - Rohm

No de pièce 2SCR544PFRA
Télécharger  2SCR544PFRA Click to download

Taille du fichier   1513.5 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricant  ROHM [Rohm]
Site Internet  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Description Middle Power Transistor (80V / 2.5A)

2SCR544PFRA Fiches technique (HTML) - Rohm

2SCR544PFRA Datasheet HTML 1Page - Rohm 2SCR544PFRA Datasheet HTML 2Page - Rohm 2SCR544PFRA Datasheet HTML 3Page - Rohm 2SCR544PFRA Datasheet HTML 4Page - Rohm 2SCR544PFRA Datasheet HTML 5Page - Rohm 2SCR544PFRA Datasheet HTML 6Page - Rohm 2SCR544PFRA Datasheet HTML 7Page - Rohm 2SCR544PFRA Datasheet HTML 8Page - Rohm



Numéro de pièce similaire - 2SCR544PFRA

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Rohm
2SCR544P ROHM-2SCR544P Datasheet
244Kb / 5P
   Midium Power Transistors (80V / 2.5A)
2SCR544P5 ROHM-2SCR544P5 Datasheet
1Mb / 9P
   Midium Power Transistors (80V / 2.5A)
2SCR544P ROHM-2SCR544P_09 Datasheet
244Kb / 5P
   Midium Power Transistors (80V / 2.5A)
More results


Description similaire - 2SCR544PFRA

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Rohm
2SAR544PFRA ROHM-2SAR544PFRA Datasheet
1Mb / 8P
   Middle Power Transistor (-80V / -2.5A)
2SAR514PFRA ROHM-2SAR514PFRA Datasheet
1Mb / 8P
   Middle Power Transistor (-80V / -0.7A)
2SCR514PHZG ROHM-2SCR514PHZG Datasheet
1Mb / 9P
   Middle Power Transistor (80V / 0.7A)
20181012 - Rev.001
2SCR554PFRA ROHM-2SCR554PFRA Datasheet
1Mb / 8P
   Middle Power Transistor (80V / 1.5A)
2SAR554PFRA ROHM-2SAR554PFRA Datasheet
1Mb / 8P
   Middle Power Transistor (-80V / -1.5A)
2SCR514PFRA ROHM-2SCR514PFRA Datasheet
1Mb / 8P
   Middle Power Transistor (80V / 0.7A)
2SAR554PHZG ROHM-2SAR554PHZG Datasheet
1Mb / 9P
   Middle Power Transistor (-80V / -1.5A)
20181011 - Rev.001
2SAR567F3 ROHM-2SAR567F3 Datasheet
1Mb / 9P
   PNP -2.5A -120V Middle Power Transistor
2SCR567F3 ROHM-2SCR567F3 Datasheet
1Mb / 9P
   NPN 2.5A 120V Middle Power Transistor
2SCR564F3 ROHM-2SCR564F3 Datasheet
1Mb / 9P
   NPN 4A 80V Middle Power Transistor
More results




À propos de Rohm


Rohm Semiconductor est une entreprise de semi-conducteurs japonaise fondée en 1958.

La société est spécialisée dans la conception et la fabrication d'un large éventail de produits, notamment la gestion de l'alimentation, les dispositifs d'alimentation et les circuits intégrés analogiques et à signal mixte.

Les produits de Rohm sont utilisés dans diverses applications telles que l'électronique grand public, l'automobile, l'industrie et les télécommunications.

L'entreprise est connue pour son accent sur les technologies d'économie d'énergie et son expertise dans la conception de faible puissance.

Rohm a des opérations dans plus de 20 pays et est l'une des plus grandes sociétés de semi-conducteurs au monde.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com