Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

2SAR574D3 Fiches technique (PDF) - Rohm

2SAR574D3 Datasheet PDF - Rohm
No de pièce 2SAR574D3
Télécharger  2SAR574D3 Télécharger

Taille du fichier   1715.27 Kbytes
Page   11 Pages
Fabricant  ROHM [Rohm]
Site Internet  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Description PNP -2.0A -80V Power Transistor

2SAR574D3 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
2SAR574D3 Datasheet PDF - Rohm

No de pièce 2SAR574D3
Télécharger  2SAR574D3 Click to download

Taille du fichier   1715.27 Kbytes
Page   11 Pages
Fabricant  ROHM [Rohm]
Site Internet  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Description PNP -2.0A -80V Power Transistor

2SAR574D3 Fiches technique (HTML) - Rohm

Back Button 2SAR574D3 Datasheet HTML 1Page - Rohm 2SAR574D3 Datasheet HTML 2Page - Rohm 2SAR574D3 Datasheet HTML 3Page - Rohm 2SAR574D3 Datasheet HTML 4Page - Rohm 2SAR574D3 Datasheet HTML 5Page - Rohm 2SAR574D3 Datasheet HTML 6Page - Rohm 2SAR574D3 Datasheet HTML 7Page - Rohm 2SAR574D3 Datasheet HTML 8Page - Rohm 2SAR574D3 Datasheet HTML 9Page - Rohm 2SAR574D3 Datasheet HTML 10Page - Rohm Next Button 



Numéro de pièce similaire - 2SAR574D3

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Rohm
2SAR574D3FRA ROHM-2SAR574D3FRA Datasheet
1Mb / 10P
   PNP -2.0A -80V Power Transistor
More results


Description similaire - 2SAR574D3

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Rohm
2SAR574D3FRA ROHM-2SAR574D3FRA Datasheet
1Mb / 10P
   PNP -2.0A -80V Power Transistor
2SAR574D ROHM-2SAR574D Datasheet
809Kb / 7P
   PNP -2.0A -80V Middle Power Transistor
2SCR574D3 ROHM-2SCR574D3 Datasheet
1Mb / 11P
   NPN 2.0A 80V Power Transistor
2SCR574D3FRA ROHM-2SCR574D3FRA Datasheet
1Mb / 10P
   NPN 2.0A 80V Power Transistor
2SCR574DA07 ROHM-2SCR574DA07 Datasheet
799Kb / 7P
   NPN 2.0A 80V Middle Power Transistor
2SCR574D ROHM-2SCR574D Datasheet
803Kb / 7P
   NPN 2.0A 80V Middle Power Transistor
logo
Diodes Incorporated
BCX5316Q DIODES-BCX5316Q Datasheet
316Kb / 7P
   80V PNP MEDIUM POWER TRANSISTOR
logo
Rohm
2SAR586D3 ROHM-2SAR586D3 Datasheet
1Mb / 11P
   PNP -5.0A -80V Power Transistor
2SB1644J ROHM-2SB1644J Datasheet
373Kb / 7P
   PNP -4A -80V Power Transistor
2013.03 - Rev.A
2SAR586D3FRA ROHM-2SAR586D3FRA Datasheet
1Mb / 10P
   PNP -5.0A -80V Power Transistor
More results




À propos de Rohm


Rohm Semiconductor est une entreprise de semi-conducteurs japonaise fondée en 1958.

La société est spécialisée dans la conception et la fabrication d'un large éventail de produits, notamment la gestion de l'alimentation, les dispositifs d'alimentation et les circuits intégrés analogiques et à signal mixte.

Les produits de Rohm sont utilisés dans diverses applications telles que l'électronique grand public, l'automobile, l'industrie et les télécommunications.

L'entreprise est connue pour son accent sur les technologies d'économie d'énergie et son expertise dans la conception de faible puissance.

Rohm a des opérations dans plus de 20 pays et est l'une des plus grandes sociétés de semi-conducteurs au monde.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com