Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

V48SH1R830 Fiches technique (PDF) - Delta Electronics, Inc.

V48SH1R830 Datasheet PDF - Delta Electronics, Inc.
No de pièce V48SH1R830
Télécharger  V48SH1R830 Télécharger

Taille du fichier   743.06 Kbytes
Page   13 Pages
Fabricant  DELTA [Delta Electronics, Inc.]
Site Internet  http://www.deltaww.com
Logo DELTA - Delta Electronics, Inc.
Description Delphi Series V48SH, 1/16th Brick 100W DC/DC Power Modules

V48SH1R830 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
V48SH1R830 Datasheet PDF - Delta Electronics, Inc.

No de pièce V48SH1R830
Télécharger  V48SH1R830 Click to download

Taille du fichier   743.06 Kbytes
Page   13 Pages
Fabricant  DELTA [Delta Electronics, Inc.]
Site Internet  http://www.deltaww.com
Logo DELTA - Delta Electronics, Inc.
Description Delphi Series V48SH, 1/16th Brick 100W DC/DC Power Modules

V48SH1R830 Fiches technique (HTML) - Delta Electronics, Inc.

Back Button V48SH1R830 Datasheet HTML 1Page - Delta Electronics, Inc. V48SH1R830 Datasheet HTML 2Page - Delta Electronics, Inc. V48SH1R830 Datasheet HTML 3Page - Delta Electronics, Inc. V48SH1R830 Datasheet HTML 4Page - Delta Electronics, Inc. V48SH1R830 Datasheet HTML 5Page - Delta Electronics, Inc. V48SH1R830 Datasheet HTML 6Page - Delta Electronics, Inc. V48SH1R830 Datasheet HTML 7Page - Delta Electronics, Inc. V48SH1R830 Datasheet HTML 8Page - Delta Electronics, Inc. V48SH1R830 Datasheet HTML 9Page - Delta Electronics, Inc. V48SH1R830 Datasheet HTML 10Page - Delta Electronics, Inc. Next Button 



Numéro de pièce similaire - V48SH1R830

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Delta Electronics, Inc.
V48SH1R830NNFA DELTA-V48SH1R830NNFA Datasheet
472Kb / 13P
   Delphi Series V48SH, 1/16th Brick 100W DC/DC Power Modules: 48V in, 5V, 17A out
V48SH1R830NNFA DELTA-V48SH1R830NNFA Datasheet
743Kb / 13P
   High efficiency: 89% @ 1.8V/30A
V48SH1R830NNFA DELTA-V48SH1R830NNFA Datasheet
719Kb / 15P
   Delphi Series V48SH, 1/16th Brick 100W DC/DC Power Modules
V48SH1R830NNFA DELTA-V48SH1R830NNFA Datasheet
798Kb / 14P
   SMD and through-hole versions
More results


Description similaire - V48SH1R830

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Delta Electronics, Inc.
V48SH1R840NNFA DELTA-V48SH1R840NNFA_14 Datasheet
719Kb / 15P
   Delphi Series V48SH, 1/16th Brick 100W DC/DC Power Modules
V48SH3R325NNFA DELTA-V48SH3R325NNFA_14 Datasheet
681Kb / 14P
   Delphi Series V48SH, 1/16th Brick 100W DC/DC Power Modules
V48SH1R840NNFA DELTA-V48SH1R840NNFA_13 Datasheet
511Kb / 13P
   Delphi Series V48SH, 1/16th Brick 100W DC/DC Power Modules: 48V in, 1.8V, 40A out
V48SH1R840NNFA DELTA-V48SH1R840NNFA Datasheet
472Kb / 13P
   Delphi Series V48SH, 1/16th Brick 100W DC/DC Power Modules: 48V in, 5V, 17A out
V36SE05010NRFA DELTA-V36SE05010NRFA_14 Datasheet
650Kb / 14P
   Delphi Series V36SE, 1/16th Brick DC/DC Power Modules
V36SE3R315NRFA DELTA-V36SE3R315NRFA_14 Datasheet
653Kb / 14P
   Delphi Series V36SE, 1/16th Brick DC/DC Power Modules
V36SE3R315NRFA DELTA-V36SE3R315NRFA Datasheet
448Kb / 13P
   Delphi Series V36SE, 1/16th Brick DC/DC Delphi Series V36SE, 1/16th Brick DC/DC
V48SC12007NMFB DELTA-V48SC12007NMFB_14 Datasheet
718Kb / 14P
   Delphi Series V48SC, 1/16th Brick 90W DC/DC Power Modules
V36SE3R315NRFA DELTA-V36SE3R315NRFA_13 Datasheet
725Kb / 13P
   Delphi Series V36SE, 1/16th Brick DC/DC Power Modules: 18~75Vin, 3.3Vo, 50W
V36SE05010NRFA DELTA-V36SE05010NRFA Datasheet
457Kb / 13P
   Delphi Series V36SE, 1/16th Brick DC/DC Power Modules: 18~75Vin, up to 50W
More results




À propos de Delta Electronics, Inc.


Delta Electronics, Inc. est une société d'électronique multinationale taïwanaise fondée en 1971.
La société est spécialisée dans les solutions d'électronique et de gestion de l'énergie, notamment des fournitures d'alimentation sans interruption (UPS), des régulateurs de tension, des onduleurs de puissance, des ventilateurs sans balais de DC et des solutions d'énergie renouvelable telles que les onduleurs solaires.
Delta Electronics opère à l'échelle mondiale avec une forte présence en Asie, en Europe et en Amérique du Nord.
La société fournit des solutions pour diverses industries, notamment des télécommunications, des centres de données, l'automatisation des bâtiments et les énergies renouvelables.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com