Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

ISL21080CIH325Z-TK Fiches technique (PDF) - Renesas Technology Corp

ISL21080CIH325Z-TK Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
No de pièce ISL21080CIH325Z-TK
Télécharger  ISL21080CIH325Z-TK Télécharger

Taille du fichier   1224.35 Kbytes
Page   21 Pages
Fabricant  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Site Internet  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Description 300nA NanoPower Voltage References

ISL21080CIH325Z-TK Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
ISL21080CIH325Z-TK Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

No de pièce ISL21080CIH325Z-TK
Télécharger  ISL21080CIH325Z-TK Click to download

Taille du fichier   1224.35 Kbytes
Page   21 Pages
Fabricant  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Site Internet  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Description 300nA NanoPower Voltage References

ISL21080CIH325Z-TK Fiches technique (HTML) - Renesas Technology Corp

Back Button ISL21080CIH325Z-TK Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp ISL21080CIH325Z-TK Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp ISL21080CIH325Z-TK Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp ISL21080CIH325Z-TK Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp ISL21080CIH325Z-TK Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp ISL21080CIH325Z-TK Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp ISL21080CIH325Z-TK Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp ISL21080CIH325Z-TK Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp ISL21080CIH325Z-TK Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp ISL21080CIH325Z-TK Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp Next Button 

ISL21080CIH325Z-TK Détails du produit

300nA NanoPower Voltage References

The ISL21080 analog voltage references feature low supply voltage operation at ultra-low 310nA typical, 1.5µA maximum operating current. Additionally, the ISL21080 family features guaranteed initial accuracy as low as ±0.2% and 50ppm/°C temperature coefficient.

Features
• Reference output voltage . . . . . . . . 0.900V, 1.024V, 1.250V, 1.500V, 2.048V, 2.500V, 3.000V, 3.300V, 4.096V, 5.000V
• Initial accuracy:
   - ISL21080-09 and -10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±0.7%
   - ISL21080-12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±0.6%
   - ISL21080-15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±0.5%
   - ISL21080-20 and -25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±0.3%
   - ISL21080-30, -33, -41, and -50 . . . . . . . . . . . . . . . . . ±0.2%
• Input voltage range:
   - ISL21080-09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.0V to 5.5V
   - ISL21080-10, -12, -15, -20 and -25. . . . . . . . . 2.7V to 5.5V
   - ISL21080-30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2V to 5.5V
   - ISL21080-33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5V to 5.5V
   - ISL21080-41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5V to 8.0V
   - ISL21080-50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.5V to 8.0V
• Output voltage noise . . . . . . . . . . . . .30µVP-P (0.1Hz to 10Hz)
• Supply current . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5µA (max)
• Tempco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50ppm/°C
• Output current capability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±7mA
• Operating temperature range. . . . . . . . . . . . . -40°C to +85°C
• Package . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Ld SOT-23
• Pb-Free (RoHS compliant)

Applications
• Energy harvesting applications
• Wireless sensor network applications
• Low power voltage sources for controllers, FPGA, ASICs, or logic devices
• Battery management/monitoring
• Low power standby voltages
• Portable Instrumentation
• Consumer/medical electronics
• Wearable electronics
• Lower cost industrial and instrumentation
• Power regulation circuits
• Control loops and compensation networks
• LED/diode supply




Numéro de pièce similaire - ISL21080CIH325Z-TK

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Intersil Corporation
ISL21080CIH325Z-TK INTERSIL-ISL21080CIH325Z-TK Datasheet
474Kb / 10P
   300nA NanoPower Voltage References
ISL21080CIH325Z-TK INTERSIL-ISL21080CIH325Z-TK Datasheet
658Kb / 17P
   300nA NanoPower Voltage References
ISL21080CIH325Z-TK INTERSIL-ISL21080CIH325Z-TK Datasheet
995Kb / 21P
   300nA NanoPower Voltage References
ISL21080CIH325Z-TK INTERSIL-ISL21080CIH325Z-TK Datasheet
927Kb / 20P
   300nA NanoPower Voltage References
June 23, 2014
More results


Description similaire - ISL21080CIH325Z-TK

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Intersil Corporation
ISL21080 INTERSIL-ISL21080_10 Datasheet
995Kb / 21P
   300nA NanoPower Voltage References
ISL21080 INTERSIL-ISL21080_09 Datasheet
658Kb / 17P
   300nA NanoPower Voltage References
ISL21080DIH309Z-TK INTERSIL-ISL21080DIH309Z-TK Datasheet
927Kb / 20P
   300nA NanoPower Voltage References
June 23, 2014
ISL21080 INTERSIL-ISL21080 Datasheet
474Kb / 10P
   300nA NanoPower Voltage References
logo
3PEAK INC.
TP2111 3PEAK-TP2111 Datasheet
801Kb / 18P
   Nanopower 300nA, 1.8V, Rail-to-Rail Input/Output Op-amps
logo
Touchstone Semiconducto...
TSM9117 TOUCHSTONE-TSM9117 Datasheet
913Kb / 17P
   1.6V Nanopower Comparators with/without Internal References
logo
Silicon Laboratories
TSM9117 SILABS-TSM9117 Datasheet
1Mb / 18P
   1.6V Nanopower Comparators with/without Internal References
logo
Advanced Monolithic Sys...
AMS04 ADMOS-AMS04 Datasheet
40Kb / 4P
   VOLTAGE REFERENCES
logo
Texas Instruments
REF1925 TI1-REF1925 Datasheet
2Mb / 31P
[Old version datasheet]   Voltage References
logo
Maxim Integrated Produc...
MAXM17225 MAXIM-MAXM17225 Datasheet
879Kb / 14P
   Tiny, 0.4V to 5.5V Input, 300nA IQ, nanoPower Boost Module with True Shutdown
19-101160; Rev 1; 8/21
More results




À propos de Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp est une société de semi-conducteurs japonaise qui fournit une large gamme de microcontrôleurs, de systèmes sur puce et de dispositifs analogiques et d'alimentation pour diverses applications sur les marchés automobiles, industriels et consommateurs.
La société a été formée en 2010 grâce à la fusion de NEC Electronics Corporation et de la Renesas Technology Corporation.
Renesas est l'un des plus grands fournisseurs de microcontrôleurs au monde et est connu pour son expertise dans le développement de technologies avancées dans des domaines tels que l'Internet des objets (IoT), l'intelligence artificielle (IA) et l'électronique automobile.
La société a des opérations dans plus de 20 pays et ses produits sont utilisés dans un large éventail d'applications.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com