Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

NE71383B Fiches technique (PDF) - NEC

NE71383B Datasheet PDF - NEC
No de pièce NE71383B
Télécharger  NE71383B Télécharger

Taille du fichier   86.07 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricant  NEC [NEC]
Site Internet  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC
Description L to Ku Band Low Noise N-Channel GaAs MESFET

NE71383B Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
NE71383B Datasheet PDF - NEC

No de pièce NE71383B
Télécharger  NE71383B Click to download

Taille du fichier   86.07 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricant  NEC [NEC]
Site Internet  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC
Description L to Ku Band Low Noise N-Channel GaAs MESFET

NE71383B Fiches technique (HTML) - NEC

NE71383B Datasheet HTML 1Page - NEC NE71383B Datasheet HTML 2Page - NEC NE71383B Datasheet HTML 3Page - NEC NE71383B Datasheet HTML 4Page - NEC NE71383B Datasheet HTML 5Page - NEC NE71383B Datasheet HTML 6Page - NEC NE71383B Datasheet HTML 7Page - NEC NE71383B Datasheet HTML 8Page - NEC

NE71383B Détails du produit

FEATURES

Low noise figure

  NF = 0.6 dB TYP. at f = 4 GHz

High associated gain

  Ga = 14 dB TYP. at f = 4 GHz

Gate width: Wg = 280µm

Gate Length: Lg = 0.3µm




Numéro de pièce similaire - NE71383B

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
NEC
NE71383B NEC-NE71383B Datasheet
92Kb / 16P
   L to Ku BAND LOW NOISE AMPLIFIER N-CHANNEL GaAs MES FET
logo
Renesas Technology Corp
NE71383B RENESAS-NE71383B Datasheet
243Kb / 18P
   GaAs MES FET
1996
More results


Description similaire - NE71383B

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
California Eastern Labs
NE71383 CEL-NE71383 Datasheet
90Kb / 8P
   L to Ku Band Low Noise N-Channel GaAs MESFET
logo
NEC
NE76038 NEC-NE76038 Datasheet
40Kb / 6P
   LOW NOISE L TO Ku-BAND GaAs MESFET
NE76000 NEC-NE76000 Datasheet
52Kb / 6P
   LOW NOISE L TO Ku BAND GaAs MESFET
NE76084S NEC-NE76084S Datasheet
42Kb / 4P
   LOW NOISE L TO Ku BAND GaAs MESFET
logo
California Eastern Labs
NE67400 CEL-NE67400 Datasheet
110Kb / 7P
   NECs L TO Ku BAND LOW NOISE AMPLIFIER N-CHANNEL GaAS MESFET
NE67400B CEL-NE67400B Datasheet
116Kb / 7P
   NECs L TO Ku BAND LOW NOISE AMPLIFIER N-CHANNEL GaAS MESFET
logo
NEC
NE13700 NEC-NE13700 Datasheet
194Kb / 5P
   LOW NOISE KU-BAND GAAS MESFET
NE710 NEC-NE710 Datasheet
279Kb / 7P
   LOW NOISE Ku-K BAND GaAs MESFET
NE760 NEC-NE760 Datasheet
276Kb / 7P
   LOW NOISE KU-K BAND GAAS MESFET
logo
California Eastern Labs
NE71300 CEL-NE71300 Datasheet
95Kb / 8P
   LOW NOISE L TO K-BAND GaAs MESFET
More results




À propos de NEC


NEC Corporation est une société japonaise de technologies de l'information et d'électronique. La société a été fondée en 1899 et a son siège à Tokyo, au Japon. NEC fournit une large gamme de produits et services, notamment les technologies de l'information, les télécommunications et l'électronique. Son portefeuille comprend du matériel informatique, des logiciels et des services, des solutions réseau, des solutions d'affichage et des serveurs d'entreprise et des solutions de stockage.

NEC est connue pour son expertise dans le domaine des technologies de l'information et sa capacité à fournir des produits et services innovants et de haute qualité. La société a des opérations et des installations dans divers pays à travers le monde et a une forte présence dans la région Asie-Pacifique. NEC travaille en étroite collaboration avec ses clients pour fournir des solutions personnalisées qui répondent à leurs besoins et besoins spécifiques.

En plus de son cœur de métier, NEC est également actif dans les domaines de la recherche et du développement et est impliqué dans divers projets liés à des technologies avancées telles que l'intelligence artificielle, les réseaux 5G et l'Internet des objets (IoT). NEC s'engage à fournir des solutions durables qui soutiennent le développement de la société et améliorent la qualité de vie des personnes du monde entier.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com