Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

NCV4275 Fiches technique (PDF) - ON Semiconductor

NCV4275 Datasheet PDF - ON Semiconductor
No de pièce NCV4275
Télécharger  NCV4275 Télécharger

Taille du fichier   80.21 Kbytes
Page   12 Pages
Fabricant  ONSEMI [ON Semiconductor]
Site Internet  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Description 5.0 V Low-Drop Voltage Regulator

NCV4275 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
NCV4275 Datasheet PDF - ON Semiconductor

No de pièce NCV4275
Télécharger  NCV4275 Click to download

Taille du fichier   80.21 Kbytes
Page   12 Pages
Fabricant  ONSEMI [ON Semiconductor]
Site Internet  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Description 5.0 V Low-Drop Voltage Regulator

NCV4275 Fiches technique (HTML) - ON Semiconductor

Back Button NCV4275 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor NCV4275 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor NCV4275 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor NCV4275 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor NCV4275 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor NCV4275 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor NCV4275 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor NCV4275 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor NCV4275 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor NCV4275 Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor Next Button 



Numéro de pièce similaire - NCV4275

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
ON Semiconductor
NCV4275 ONSEMI-NCV4275 Datasheet
3Mb / 4P
   AC-DC Offline Switching Controllers/Regulators
Rev.0, Jun-2005
NCV4275A ONSEMI-NCV4275A Datasheet
170Kb / 19P
   5.0 V, 3.3 V 450 mA Low-Dropout Voltage Regulator with Reset
April, 2010 ??Rev. 3
NCV4275A ONSEMI-NCV4275A Datasheet
126Kb / 19P
   Low-Dropout Voltage Regulator
October, 2014 ??Rev. 4
NCV4275ADS33G ONSEMI-NCV4275ADS33G Datasheet
170Kb / 19P
   5.0 V, 3.3 V 450 mA Low-Dropout Voltage Regulator with Reset
April, 2010 ??Rev. 3
NCV4275ADS33G ONSEMI-NCV4275ADS33G Datasheet
126Kb / 19P
   Low-Dropout Voltage Regulator
October, 2014 ??Rev. 4
More results


Description similaire - NCV4275

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Infineon Technologies A...
TLE4296-2 INFINEON-TLE4296-2_08 Datasheet
225Kb / 12P
   Low Drop Voltage Regulator Two versions: 3.3 V, 5.0 V
Rev. 1.1, 2008-01-28
TLE4266-2 INFINEON-TLE4266-2_08 Datasheet
212Kb / 12P
   Low Drop Voltage Regulator Fixed output voltage 5.0 V or 3.3 V
Rev. 1.4, 2008-03-10
TLE4296 INFINEON-TLE4296_08 Datasheet
226Kb / 12P
   Low Drop Voltage Regulator Three versions: 3.0 V, 3.3 V, 5.0 V
Rev. 1.1, 2008-04-21
TLE4295 INFINEON-TLE4295_08 Datasheet
177Kb / 10P
   Low Drop Voltage Regulator Four versions: 2.6 V, 3.0 V, 3.3 V, 5.0 V
Rev. 1.4, 2008-04-21
TLE4275 INFINEON-TLE4275_07 Datasheet
228Kb / 17P
   5-V Low Drop Fixed Voltage Regulator 5-V Low Drop Fixed Voltage Regulator
Rev. 1.7, 2007-02-19
logo
Siemens Semiconductor G...
TLE4263 SIEMENS-TLE4263 Datasheet
104Kb / 16P
   5-V Low-Drop Voltage Regulator
TLE4265 SIEMENS-TLE4265 Datasheet
65Kb / 11P
   5-V Low-Drop Voltage Regulator
logo
Infineon Technologies A...
TLE4267 INFINEON-TLE4267_12 Datasheet
871Kb / 23P
   5-V Low Drop Voltage Regulator
2012-01-20 revision:2.51
logo
Integral Corp.
ILE4267 INTEGRAL-ILE4267 Datasheet
208Kb / 11P
   5-V Low-Drop Voltage Regulator
logo
IK Semicon Co., Ltd
ILE4267 IKSEMICON-ILE4267 Datasheet
244Kb / 10P
   5-V Low-Drop Voltage Regulator
More results




À propos de ON Semiconductor


ON Semiconductor est une entreprise cotée en bourse qui conçoit, développe et fabrique une large gamme de produits semi-conducteurs pour une variété d'applications, notamment les marchés automobiles, informatiques, biens de consommation, industriels et communications.
La société a été fondée en 1999 et a son siège à Phoenix, en Arizona.
On Semiconductor offre un large portefeuille de gestion de l'énergie, des semi-conducteurs analogiques et discrets, notamment des MOSFET de puissance, des diodes, des redresseurs, des régulateurs de tension, entre autres.
Les produits de l'entreprise sont conçus pour être économes en énergie, fiables et rentables et sont utilisés dans une variété d'applications, notamment l'électronique portable, les systèmes d'automatisation industrielle, les systèmes d'énergie renouvelable et l'électronique automobile.
On Semiconductor s'engage dans l'innovation et la satisfaction des clients, et s'engage à fournir les meilleures solutions de semi-conducteurs pour répondre aux besoins de nos clients.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com