Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

3078-1600 Fiches technique (PDF) - KR Electronics, Inc.

3078-1600 Datasheet PDF - KR Electronics, Inc.
No de pièce 3078-1600
Télécharger  3078-1600 Télécharger

Taille du fichier   111.24 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricant  KR [KR Electronics, Inc.]
Site Internet  http://www.krfilters.com
Logo KR - KR Electronics, Inc.
Description 1600 MHz Bandpass Filter

3078-1600 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
3078-1600 Datasheet PDF - KR Electronics, Inc.

No de pièce 3078-1600
Télécharger  3078-1600 Click to download

Taille du fichier   111.24 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricant  KR [KR Electronics, Inc.]
Site Internet  http://www.krfilters.com
Logo KR - KR Electronics, Inc.
Description 1600 MHz Bandpass Filter

3078-1600 Fiches technique (HTML) - KR Electronics, Inc.

3078-1600 Datasheet HTML 1Page - KR Electronics, Inc. 3078-1600 Datasheet HTML 2Page - KR Electronics, Inc. 3078-1600 Datasheet HTML 3Page - KR Electronics, Inc.



Numéro de pièce similaire - 3078-1600

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
KR Electronics, Inc.
3078-1450 KR-3078-1450 Datasheet
75Kb / 3P
   1450 MHz Center Frequency
3078-1950 KR-3078-1950 Datasheet
74Kb / 3P
   1950 MHz Center Frequency
More results


Description similaire - 3078-1600

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Spectrum Microwave, Inc...
SF1600BA03269S SPECTRUM-SF1600BA03269S Datasheet
1Mb / 3P
   1600 MHz SAW Bandpass Filter, 0.5 MHz Bandwidth
logo
API Technologies Corp
SF1600BA03269S APITECH-SF1600BA03269S Datasheet
1Mb / 3P
   1600 MHz SAW Bandpass Filter, 0.5 MHz Bandwidth
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1172A TAI-SAW-TA1172A Datasheet
372Kb / 6P
   SAW Filter 1600 MHz
logo
RF Monolithics, Inc
SF2251E RFM-SF2251E Datasheet
904Kb / 5P
   1600 MHz SAW Filter
logo
Integrated Circuit Syst...
SF0063CN02271T ICST-SF0063CN02271T Datasheet
89Kb / 2P
   63 MHz SAW Bandpass Filter 63 MHz SAW Bandpass Filter
logo
API Technologies Corp
SF0185BA02302S APITECH-SF0185BA02302S Datasheet
126Kb / 3P
   185.76 MHz SAW Bandpass Filter 185.76 MHz SAW Bandpass Filter
logo
Integrated Circuit Syst...
SF0096BA02394S ICST-SF0096BA02394S Datasheet
138Kb / 2P
   96 MHz SAW Bandpass Filter 96 MHz SAW Bandpass Filter
logo
TriQuint Semiconductor
855780 TRIQUINT-855780 Datasheet
49Kb / 1P
   199 MHz Bandpass Filter
855832 TRIQUINT-855832 Datasheet
63Kb / 1P
   230 MHz Bandpass Filter
855559 TRIQUINT-855559 Datasheet
58Kb / 1P
   398 MHz Bandpass Filter
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com