Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SSA-LXH1025G4Y3I3D Fiches technique (PDF) - LUMEX INC.

SSA-LXH1025G4Y3I3D Datasheet PDF - LUMEX INC.
No de pièce SSA-LXH1025G4Y3I3D
Télécharger  SSA-LXH1025G4Y3I3D Télécharger

Taille du fichier   95.29 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  LUMEX [LUMEX INC.]
Site Internet  http://www.lumex.com
Logo LUMEX - LUMEX INC.
Description 10 Unit LED Array 2.5mm X 5mm RECTANGULAR LEDS

SSA-LXH1025G4Y3I3D Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
SSA-LXH1025G4Y3I3D Datasheet PDF - LUMEX INC.

No de pièce SSA-LXH1025G4Y3I3D
Télécharger  SSA-LXH1025G4Y3I3D Click to download

Taille du fichier   95.29 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  LUMEX [LUMEX INC.]
Site Internet  http://www.lumex.com
Logo LUMEX - LUMEX INC.
Description 10 Unit LED Array 2.5mm X 5mm RECTANGULAR LEDS

SSA-LXH1025G4Y3I3D Fiches technique (HTML) - LUMEX INC.

SSA-LXH1025G4Y3I3D Datasheet HTML 1Page - LUMEX INC.



Numéro de pièce similaire - SSA-LXH1025G4Y3I3D

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
LUMEX INC.
SSA-LXH1025G5Y2I3D LUMEX-SSA-LXH1025G5Y2I3D Datasheet
93Kb / 1P
   10 Unit LED Array 2.5mm X 5mm RECTANGULAR LEDS
SSA-LXH1025G7H3D LUMEX-SSA-LXH1025G7H3D Datasheet
83Kb / 1P
   10 Unit LED Array 2.5mm X 5mm RECTANGULAR LEDS
SSA-LXH1025G8I2D LUMEX-SSA-LXH1025G8I2D Datasheet
93Kb / 1P
   10 Unit LED Array 2.5mm X 5mm RECTANGULAR LEDS
SSA-LXH1025G8Y1I1D LUMEX-SSA-LXH1025G8Y1I1D Datasheet
60Kb / 1P
   10 Unit LED Array 2.5mm X 5mm RECTANGULAR LEDS
SSA-LXH1025GD LUMEX-SSA-LXH1025GD Datasheet
49Kb / 1P
   10 Unit LED Array 2.5mm X 5mm RECTANGULAR LEDS
More results


Description similaire - SSA-LXH1025G4Y3I3D

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
LUMEX INC.
SSA-LXH1025G5Y2I3D LUMEX-SSA-LXH1025G5Y2I3D Datasheet
93Kb / 1P
   10 Unit LED Array 2.5mm X 5mm RECTANGULAR LEDS
SSA-LXH1025G8I2D LUMEX-SSA-LXH1025G8I2D Datasheet
93Kb / 1P
   10 Unit LED Array 2.5mm X 5mm RECTANGULAR LEDS
SSA-LXH1025G8Y1I1D LUMEX-SSA-LXH1025G8Y1I1D Datasheet
60Kb / 1P
   10 Unit LED Array 2.5mm X 5mm RECTANGULAR LEDS
SSA-LXH1025G7H3D LUMEX-SSA-LXH1025G7H3D Datasheet
83Kb / 1P
   10 Unit LED Array 2.5mm X 5mm RECTANGULAR LEDS
SSA-LXH1025GD LUMEX-SSA-LXH1025GD Datasheet
49Kb / 1P
   10 Unit LED Array 2.5mm X 5mm RECTANGULAR LEDS
SSA-LXB1027SRD LUMEX-SSA-LXB1027SRD Datasheet
81Kb / 1P
   LED ARRAY, 10 Unit 2.5mm X 7mm Rectangular LEDS
SSA-LXB1027SUGD LUMEX-SSA-LXB1027SUGD Datasheet
79Kb / 1P
   LED ARRAY, 10 Unit 2.5mm X 7mm RECTANGULAR LEDS
SSA-LXB1027USBD LUMEX-SSA-LXB1027USBD Datasheet
82Kb / 1P
   LED ARRAY, 10 Unit 2.5mm X 7mm RECTANGULAR LEDS
SSA-LXB1027-3I7GD LUMEX-SSA-LXB1027-3I7GD Datasheet
60Kb / 1P
   LED Array 10 Unit 2.5mm X 7mm Rectangular Leds
SSA-LXH1025SRD LUMEX-SSA-LXH1025SRD Datasheet
88Kb / 1P
   2.5mm X 5mm 10 LED Rectangular Array
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com