Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

QPA3238 Fiches technique (PDF) - TriQuint Semiconductor

QPA3238 Datasheet PDF - TriQuint Semiconductor
No de pièce QPA3238
Télécharger  QPA3238 Télécharger

Taille du fichier   450.49 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricant  TRIQUINT [TriQuint Semiconductor]
Site Internet  http://www.triquint.com
Logo TRIQUINT - TriQuint Semiconductor
Description CATV Power Doubler Hybrid 1003MHz 23dB

QPA3238 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
QPA3238 Datasheet PDF - TriQuint Semiconductor

No de pièce QPA3238
Télécharger  QPA3238 Click to download

Taille du fichier   450.49 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricant  TRIQUINT [TriQuint Semiconductor]
Site Internet  http://www.triquint.com
Logo TRIQUINT - TriQuint Semiconductor
Description CATV Power Doubler Hybrid 1003MHz 23dB

QPA3238 Fiches technique (HTML) - TriQuint Semiconductor

QPA3238 Datasheet HTML 1Page - TriQuint Semiconductor QPA3238 Datasheet HTML 2Page - TriQuint Semiconductor QPA3238 Datasheet HTML 3Page - TriQuint Semiconductor QPA3238 Datasheet HTML 4Page - TriQuint Semiconductor QPA3238 Datasheet HTML 5Page - TriQuint Semiconductor QPA3238 Datasheet HTML 6Page - TriQuint Semiconductor



Numéro de pièce similaire - QPA3238

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Qorvo, Inc
QPA3238 QORVO-QPA3238 Datasheet
450Kb / 6P
   CATV Power Doubler Hybrid 1003MHz 23dB
More results


Description similaire - QPA3238

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
TriQuint Semiconductor
QPA3340 TRIQUINT-QPA3340 Datasheet
357Kb / 5P
   CATV Power Doubler Hybrid 1003MHz 23dB
logo
Qorvo, Inc
QPA3340 QORVO-QPA3340 Datasheet
357Kb / 5P
   CATV Power Doubler Hybrid 1003MHz 23dB
QPA3238 QORVO-QPA3238 Datasheet
450Kb / 6P
   CATV Power Doubler Hybrid 1003MHz 23dB
logo
RF Micro Devices
RFPD2660 RFMD-RFPD2660 Datasheet
266Kb / 3P
   23dB Power Doubler Hybrid 40MHz to 1003MHz
logo
TriQuint Semiconductor
QPA3350 TRIQUINT-QPA3350 Datasheet
197Kb / 5P
   CATV Power Doubler Hybrid 1003MHz 25dB
logo
Qorvo, Inc
QPA3250 QORVO-QPA3250 Datasheet
581Kb / 7P
   CATV Power Doubler Hybrid 1218MHz 23dB
QPA3248 QORVO-QPA3248 Datasheet
466Kb / 6P
   CATV Power Doubler Hybrid 1003MHz 25dB
QPA3350 QORVO-QPA3350 Datasheet
197Kb / 5P
   CATV Power Doubler Hybrid 1003MHz 25dB
logo
Analog Devices
ADCA3990 AD-ADCA3990 Datasheet
233Kb / 9P
   CATV Power Doubler Hybrid
logo
Qorvo, Inc
RFPD3890 QORVO-RFPD3890 Datasheet
131Kb / 3P
   27dB Power Doubler Hybrid 40MHz to 1003MHz
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com