Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

PS200-1U Fiches technique (PDF) - Axiomtek Co., Ltd.

PS200-1U Datasheet PDF - Axiomtek Co., Ltd.
No de pièce PS200-1U_17
Télécharger  PS200-1U Télécharger

Taille du fichier   96.54 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  AXIOMTEK [Axiomtek Co., Ltd.]
Site Internet  http://www.axiomtek.com/
Logo AXIOMTEK - Axiomtek Co., Ltd.
Description Power Supplies - 1U Type

PS200-1U Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
PS200-1U Datasheet PDF - Axiomtek Co., Ltd.

No de pièce PS200-1U_17
Télécharger  PS200-1U Click to download

Taille du fichier   96.54 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  AXIOMTEK [Axiomtek Co., Ltd.]
Site Internet  http://www.axiomtek.com/
Logo AXIOMTEK - Axiomtek Co., Ltd.
Description Power Supplies - 1U Type

PS200-1U Fiches technique (HTML) - Axiomtek Co., Ltd.

PS200-1U_17 Datasheet HTML 1Page - Axiomtek Co., Ltd.



Numéro de pièce similaire - PS200-1U_17

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Axiomtek Co., Ltd.
PS200-1UATX200W AXIOMTEK-PS200-1UATX200W Datasheet
110Kb / 1P
   Power Supplies
More results


Description similaire - PS200-1U_17

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
TDK Electronics
HFE2500 TDK-HFE2500 Datasheet
1Mb / 2P
   2500W 1U Front End Power Supplies
RFE1600 TDK-RFE1600 Datasheet
705Kb / 2P
   1600W 1U Front End Power Supplies
HFE1600 TDK-HFE1600 Datasheet
1,001Kb / 2P
   1600W 1U Front End Power Supplies
logo
Technology Dynamics Inc...
TDRCP-HS-12-60 TECHNOLOGY-TDRCP-HS-12-60 Datasheet
203Kb / 2P
   HOT SWAP 1U, RACK MOUNT SWITCHING POWER SUPPLIES
logo
MicroPower Direct, LLC
MPA320 MPD-MPA320 Datasheet
399Kb / 2P
   Smallest 1U 320W Single Output Power Factor Corrected AC/DC Power Supplies
MPA150 MPD-MPA150 Datasheet
387Kb / 2P
   Compact 1U 150W Single Output Power Factor Corrected AC/DC Power Supplies
logo
Murata Power Solutions ...
S1U-3X-16-A-12-RC MURATA-PS-S1U-3X-16-A-12-RC Datasheet
157Kb / 4P
   1U 19 inch Power Shelf for the D1U Family of Power Supplies
logo
MicroPower Direct, LLC
MPA300D MPD-MPA300D Datasheet
403Kb / 2P
   Smallest 1U 300W Dual Output Power Factor Corrected AC/DC Power Supplies
MPA250 MPD-MPA250 Datasheet
366Kb / 2P
   Smallest 1U 250W Single Output Power Factor Corrected AC/DC Power Supplies
logo
List of Unclassifed Man...
1U150 ETC2-1U150 Datasheet
180Kb / 2P
   150W MICRO ATX PC Power with 1U Type
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com