Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LCD-016N002O Fiches technique (PDF) - Vishay Siliconix

LCD-016N002O Datasheet PDF - Vishay Siliconix
No de pièce LCD-016N002O
Télécharger  LCD-016N002O Télécharger

Taille du fichier   78.0 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Description 16 x 2 Character LCD

LCD-016N002O Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
LCD-016N002O Datasheet PDF - Vishay Siliconix

No de pièce LCD-016N002O
Télécharger  LCD-016N002O Click to download

Taille du fichier   78.0 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Description 16 x 2 Character LCD

LCD-016N002O Fiches technique (HTML) - Vishay Siliconix

LCD-016N002O Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix LCD-016N002O Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix LCD-016N002O Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix

LCD-016N002O Détails du produit

• Type: Character
• Display format: 16 x 2 characters
• Built-in controller: ST 7066 (or equivalent)
• Duty cycle: 1/16
• 5 x 8 dots includes cursor
• + 5 V power supply
• Optional: Smaller character size (2.95 mm x 4.35 mm)




Numéro de pièce similaire - LCD-016N002O

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
LCD-016N002O VISHAY-LCD-016N002O Datasheet
75Kb / 3P
   16 x 2 Character LCD
01-Jan-2022
LCD-016N002O VISHAY-LCD-016N002O Datasheet
75Kb / 3P
   16 x 2 Character LCD
01-Jan-2023
LCD-016N002O VISHAY-LCD-016N002O_V01 Datasheet
75Kb / 3P
   16 x 2 Character LCD
01-Jan-2022
LCD-016N002O VISHAY-LCD-016N002O_V02 Datasheet
75Kb / 3P
   16 x 2 Character LCD
01-Jan-2023
More results


Description similaire - LCD-016N002O

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
LCD-016N002D VISHAY-LCD-016N002D Datasheet
76Kb / 3P
   16 x 2 Character LCD
Revision: 29-Oct-08
LCD-016N002J VISHAY-LCD-016N002J Datasheet
72Kb / 3P
   16 x 2 Character LCD
Revision: 22-Jun-17
LCD-016N002L1 VISHAY-LCD-016N002L1 Datasheet
77Kb / 3P
   16 x 2 Character LCD
Revision: 02-Oct-12
LCD-016N002M VISHAY-LCD-016N002M Datasheet
84Kb / 3P
   16 x 2 Character LCD
Revision: 05-Oct-12
LCD-016N002S VISHAY-LCD-016N002S Datasheet
68Kb / 3P
   16 x 2 Character LCD
Revision: 05-Oct-12
LCD-016N002T VISHAY-LCD-016N002T Datasheet
70Kb / 3P
   16 x 2 Character LCD
Revision: 05-Oct-12
LCD-016N002O VISHAY-LCD-016N002O_V01 Datasheet
75Kb / 3P
   16 x 2 Character LCD
01-Jan-2022
LCD-016N002L1 VISHAY-LCD-016N002L1_V02 Datasheet
66Kb / 3P
   16 x 2 Character LCD
01-Jan-2023
LCD-016N002C VISHAY-LCD-016N002C_V02 Datasheet
75Kb / 3P
   16 x 2 Character LCD
01-Jan-2023
LCD-016M002C VISHAY-LCD-016M002C Datasheet
116Kb / 3P
   16 x 2 Character LCD
Revision 01-Oct-02
LCD-016M002M VISHAY-LCD-016M002M Datasheet
117Kb / 3P
   16 x 2 Character LCD
Revision 01-Oct-02
More results




À propos de Vishay Siliconix


Vishay Siliconix est une filiale de Vishay Intertechnology, un fabricant mondial de composants électroniques passifs.
Vishay Siliconix est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de MOSFET de puissance, IGBTS et autres semi-conducteurs de puissance.
La société a été fondée en 1962 et a son siège à Santa Clara, en Californie.
Vishay Siliconix fournit des solutions d'alimentation pour une variété d'applications, notamment des systèmes d'énergie renouvelable, des équipements industriels, l'informatique et les télécommunications et l'électronique automobile.
Les produits de l'entreprise sont conçus pour une grande efficacité, une faible consommation d'énergie et une forte fiabilité, et sont fabriqués dans des installations de pointe à l'aide de processus de fabrication avancés.
En mettant l'accent sur l'innovation et la satisfaction des clients, Vishay Siliconix s'engage à fournir à ses clients les meilleures solutions de gestion de l'alimentation pour répondre à leurs besoins.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com