Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SMA6J19CA Fiches technique (PDF) - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH |
SMA6J19CA Datasheet (PDF) |
Télécharger Fiches technique |
No de pièce | SMA6J19CA |
Télécharger | SMA6J19CA Click to download |
Taille du fichier | 315.16 Kbytes |
Page | 4 Pages |
Fabricant | SECOS [SeCoS Halbleitertechnologie GmbH] |
Site Internet | http://www.secosgmbh.com |
Logo | |
Description | 5V ~ 85V, 600W Peak Power Surface Mount TVS |
SMA6J19CA Fiches technique (HTML) - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH |
Numéro de pièce similaire - SMA6J19CA |
|
Description similaire - SMA6J19CA |
|
Lien URL |
Politique de confidentialité |
ALLDATASHEET.FR |
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ? [ DONATE ] |
À propos de Alldatasheet | Publicité | Contactez-nous | Politique de confidentialité | Echange de liens | Fabricants All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |