Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

PTGL09BD3R3N2B51A0 Fiches technique (PDF) - Murata Manufacturing Co., Ltd.

PTGL09BD3R3N2B51A0 Datasheet PDF - Murata Manufacturing Co., Ltd.
No de pièce PTGL09BD3R3N2B51A0
Télécharger  PTGL09BD3R3N2B51A0 Télécharger

Taille du fichier   244.58 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricant  MURATA [Murata Manufacturing Co., Ltd.]
Site Internet  http://www.murata.com
Logo MURATA - Murata Manufacturing Co., Ltd.
Description PTC thermistors lead type 24V

PTGL09BD3R3N2B51A0 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
PTGL09BD3R3N2B51A0 Datasheet PDF - Murata Manufacturing Co., Ltd.

No de pièce PTGL09BD3R3N2B51A0
Télécharger  PTGL09BD3R3N2B51A0 Click to download

Taille du fichier   244.58 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricant  MURATA [Murata Manufacturing Co., Ltd.]
Site Internet  http://www.murata.com
Logo MURATA - Murata Manufacturing Co., Ltd.
Description PTC thermistors lead type 24V

PTGL09BD3R3N2B51A0 Fiches technique (HTML) - Murata Manufacturing Co., Ltd.

PTGL09BD3R3N2B51A0 Datasheet HTML 1Page - Murata Manufacturing Co., Ltd. PTGL09BD3R3N2B51A0 Datasheet HTML 2Page - Murata Manufacturing Co., Ltd. PTGL09BD3R3N2B51A0 Datasheet HTML 3Page - Murata Manufacturing Co., Ltd.



Numéro de pièce similaire - PTGL09BD3R3N2B51A0

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Murata Manufacturing Co...
PTGL09BD3R3N2B51A0 MURATA-PTGL09BD3R3N2B51A0 Datasheet
1Mb / 103P
   PTC Thermistors for Overcurrent Protection / for Inrush Current Suppression / for Overheat Sensing Lead Type
logo
Murata Manufacturing Co...
PTGL09BD3R3N2B51A0 MURATA1-PTGL09BD3R3N2B51A0 Datasheet
405Kb / 3P
   PTC for Overcurrent Protection
12/08/2022
PTGL09BD3R3N2B51A0 MURATA1-PTGL09BD3R3N2B51A0 Datasheet
443Kb / 3P
   PTC Thermistors
02/08/2024
PTGL09BD3R3N2B51A0 MURATA1-PTGL09BD3R3N2B51A0 Datasheet
444Kb / 3P
   PTC Thermistors
02/08/2024
PTGL09BD3R3N2B51A0 MURATA1-PTGL09BD3R3N2B51A0_V01 Datasheet
405Kb / 3P
   PTC for Overcurrent Protection
12/08/2022
More results


Description similaire - PTGL09BD3R3N2B51A0

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Murata Manufacturing Co...
PTGL07BD100N2B51A0 MURATA-PTGL07BD100N2B51A0 Datasheet
242Kb / 3P
   PTC thermistors lead type 24V
PTGL09BD3R3N2B51B0 MURATA-PTGL09BD3R3N2B51B0 Datasheet
244Kb / 3P
   PTC thermistors lead type 24V
PTGL07BD6R8N2B51B0 MURATA-PTGL07BD6R8N2B51B0 Datasheet
242Kb / 3P
   PTC thermistors lead type 24V
PTGL07BD6R8N2B51A0 MURATA-PTGL07BD6R8N2B51A0 Datasheet
242Kb / 3P
   PTC thermistors lead type 24V
PTGL09BD2R2N2B51A0 MURATA-PTGL09BD2R2N2B51A0 Datasheet
243Kb / 3P
   PTC thermistors lead type 24V
PTGL09BD4R7N2B51B0 MURATA-PTGL09BD4R7N2B51B0 Datasheet
243Kb / 3P
   PTC thermistors lead type 24V
PTGL09BD4R7N2B51A0 MURATA-PTGL09BD4R7N2B51A0 Datasheet
243Kb / 3P
   PTC thermistors lead type 24V
PTGL07AR4R6H2B51A0 MURATA-PTGL07AR4R6H2B51A0 Datasheet
241Kb / 3P
   PTC thermistors lead type 30V
PTGL07AR220M3P51B0 MURATA-PTGL07AR220M3P51B0 Datasheet
244Kb / 3P
   PTC thermistors lead type 56V
PTGL07BD330N3B51A0 MURATA-PTGL07BD330N3B51A0 Datasheet
243Kb / 3P
   PTC thermistors lead type 32V
More results




À propos de Murata Manufacturing Co., Ltd.


Murata Manufacturing Co., Ltd. est une société d'électronique multinationale japonaise dont le siège est à Nagaokakyo, Kyoto, au Japon.
La société a été fondée en 1944 et est depuis devenue un fabricant leader de composants électroniques, notamment des condensateurs en céramique, des modules de communication sans fil et des capteurs.
Murata propose également une large gamme d'autres produits et solutions tels que les systèmes de gestion des batteries, les alimentations et les systèmes de récolte d'énergie.
L'entreprise opère à l'échelle mondiale et a une forte réputation de qualité et d'innovation dans l'industrie de l'électronique.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com