Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

1004DCR Fiches technique (PDF) - Naina Semiconductor ltd.

1004DCR Datasheet PDF - Naina Semiconductor ltd.
No de pièce 1004DCR_17
Télécharger  1004DCR Télécharger

Taille du fichier   152.35 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricant  NAINA [Naina Semiconductor ltd.]
Site Internet  http://www.nainasemi.com
Logo NAINA - Naina Semiconductor ltd.
Description Phase Control Thyristors (Capsule Type), 1000A

1004DCR Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
1004DCR Datasheet PDF - Naina Semiconductor ltd.

No de pièce 1004DCR_17
Télécharger  1004DCR Click to download

Taille du fichier   152.35 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricant  NAINA [Naina Semiconductor ltd.]
Site Internet  http://www.nainasemi.com
Logo NAINA - Naina Semiconductor ltd.
Description Phase Control Thyristors (Capsule Type), 1000A

1004DCR Fiches technique (HTML) - Naina Semiconductor ltd.

1004DCR_17 Datasheet HTML 1Page - Naina Semiconductor ltd. 1004DCR_17 Datasheet HTML 2Page - Naina Semiconductor ltd. 1004DCR_17 Datasheet HTML 3Page - Naina Semiconductor ltd.



Numéro de pièce similaire - 1004DCR_17

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Naina Semiconductor ltd...
1004DCR NAINA-1004DCR Datasheet
144Kb / 2P
   Phase Control Thyristors (Capsule Type)
More results


Description similaire - 1004DCR_17

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Naina Semiconductor ltd...
604DCR NAINA-604DCR Datasheet
127Kb / 2P
   Phase Control Thyristors (Capsule Type)
1004DCR NAINA-1004DCR Datasheet
144Kb / 2P
   Phase Control Thyristors (Capsule Type)
804DCR NAINA-804DCR Datasheet
134Kb / 2P
   Phase Control Thyristors (Capsule Type)
504DCR NAINA-504DCR Datasheet
126Kb / 2P
   Phase Control Thyristors (Capsule Type)
804DCR NAINA-804DCR_17 Datasheet
129Kb / 3P
   Phase Control Thyristors (Capsule Type), 800A
504DCR NAINA-504DCR_17 Datasheet
120Kb / 3P
   Phase Control Thyristors (Capsule Type), 500A
604DCR NAINA-604DCR_17 Datasheet
121Kb / 3P
   Phase Control Thyristors (Capsule Type), 600A
25NT NAINA-25NT_17 Datasheet
149Kb / 2P
   Phase Control Thyristors (Stud Type), 25A
150NT NAINA-150NT_17 Datasheet
109Kb / 2P
   Phase Control Thyristors (Stud Type), 150A
logo
International Rectifier
ST730C08L0 IRF-ST730C08L0 Datasheet
82Kb / 8P
   PHASE CONTROL THYRISTORS
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com