Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

WSD521BS-40 Fiches technique (PDF) - Weitron Technology

WSD521BS-40 Datasheet PDF - Weitron Technology
No de pièce WSD521BS-40
Télécharger  WSD521BS-40 Télécharger

Taille du fichier   688.05 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricant  WEITRON [Weitron Technology]
Site Internet  http://www.weitron.com.tw
Logo WEITRON - Weitron Technology
Description SMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODES 200m AMPERES 40 VOLTS

WSD521BS-40 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
WSD521BS-40 Datasheet PDF - Weitron Technology

No de pièce WSD521BS-40
Télécharger  WSD521BS-40 Click to download

Taille du fichier   688.05 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricant  WEITRON [Weitron Technology]
Site Internet  http://www.weitron.com.tw
Logo WEITRON - Weitron Technology
Description SMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODES 200m AMPERES 40 VOLTS

WSD521BS-40 Fiches technique (HTML) - Weitron Technology

WSD521BS-40 Datasheet HTML 1Page - Weitron Technology WSD521BS-40 Datasheet HTML 2Page - Weitron Technology WSD521BS-40 Datasheet HTML 3Page - Weitron Technology



Numéro de pièce similaire - WSD521BS-40

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Weitron Technology
WSD521BS WEITRON-WSD521BS Datasheet
669Kb / 3P
   SMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODES 100m AMPERES 30 VOLTS
More results


Description similaire - WSD521BS-40

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Weitron Technology
WSD520BS-40 WEITRON-WSD520BS-40 Datasheet
1Mb / 4P
   SMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODES 200m AMPERES 40 VOLTS
WSD521S-40 WEITRON-WSD521S-40 Datasheet
195Kb / 3P
   SMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODES 200m AMPERES 40 VOLTS
WSD520BS WEITRON-WSD520BS Datasheet
675Kb / 3P
   SMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODES 200m AMPERES 30 VOLTS
WSD751BS WEITRON-WSD751BS Datasheet
782Kb / 3P
   SMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODES 30m AMPERES 40 VOLTS
logo
List of Unclassifed Man...
WSD551H ETC1-WSD551H Datasheet
250Kb / 1P
   SMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODES 500m AMPERES 30 VOLTS
logo
Weitron Technology
WSD551BS WEITRON-WSD551BS Datasheet
698Kb / 3P
   SMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODES 500m AMPERES 30 VOLTS
WSD521BS WEITRON-WSD521BS Datasheet
669Kb / 3P
   SMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODES 100m AMPERES 30 VOLTS
1N60 WEITRON-1N60 Datasheet
239Kb / 2P
   Schottky Barrier Diodes SMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODES 30m/50m AMPERES 40/45VOLTS
logo
Micro Commercial Compon...
SD103AX MCC-SD103AX_13 Datasheet
331Kb / 3P
   200mW Small Signal Schottky Diode 40 Volts
SD103AX MCC-SD103AX Datasheet
297Kb / 3P
   200mW Small Signal Schottky Diode 40 Volts
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com