Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IHCL-4040DZ-5A10 Fiches technique (PDF) - Vishay Siliconix

IHCL-4040DZ-5A10 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
No de pièce IHCL-4040DZ-5A10
Télécharger  IHCL-4040DZ-5A10 Télécharger

Taille du fichier   125.19 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Description Low-Profile, High-Current Coupled Inductor

IHCL-4040DZ-5A10 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
IHCL-4040DZ-5A10 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

No de pièce IHCL-4040DZ-5A10
Télécharger  IHCL-4040DZ-5A10 Click to download

Taille du fichier   125.19 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Description Low-Profile, High-Current Coupled Inductor

IHCL-4040DZ-5A10 Fiches technique (HTML) - Vishay Siliconix

IHCL-4040DZ-5A10 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix IHCL-4040DZ-5A10 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix IHCL-4040DZ-5A10 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix

IHCL-4040DZ-5A10 Détails du produit

• High temperature, up to 155 °C
• Shielded construction
• Frequency range up to 5.0 MHz
• Lowest DCR/μH in this package size
• Handles high transient current spikes without
saturation
• Ultra low buzz noise, due to composite
construction
• Coupling is > 90 % - optimized for SEPIC converters
• AEC-Q200 qualified




Numéro de pièce similaire - IHCL-4040DZ-5A10

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
IHCL-4040DZ-5A10 VISHAY-IHCL-4040DZ-5A10 Datasheet
138Kb / 3P
   Low-Profile, High-Current Coupled Inductor
Revision: 22-Sep-17
IHCL-4040DZ-5A10 VISHAY-IHCL-4040DZ-5A10 Datasheet
138Kb / 3P
   Low-Profile, High-Current Coupled Inductor
01-Jan-2022
IHCL-4040DZ-5A10 VISHAY-IHCL-4040DZ-5A10_17 Datasheet
138Kb / 3P
   Low-Profile, High-Current Coupled Inductor
Revision: 22-Sep-17
IHCL-4040DZ-5A10 VISHAY-IHCL-4040DZ-5A10_V01 Datasheet
138Kb / 3P
   Low-Profile, High-Current Coupled Inductor
01-Jan-2022
More results


Description similaire - IHCL-4040DZ-5A10

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
IHCL-4040DZ-5A2.2 VISHAY-IHCL-4040DZ-5A2.2 Datasheet
127Kb / 3P
   Low-Profile, High-Current Coupled Inductor
Revision: 27-Jun-14
IHCL-4040DZ-5A15 VISHAY-IHCL-4040DZ-5A15_17 Datasheet
136Kb / 3P
   Low-Profile, High-Current Coupled Inductor
Revision: 22-Sep-17
IHCL-4040DZ-5A22 VISHAY-IHCL-4040DZ-5A22_17 Datasheet
129Kb / 3P
   Low-Profile, High-Current Coupled Inductor
Revision: 22-Sep-17
IHCL-4040DZ-5A4.7 VISHAY-IHCL-4040DZ-5A4.7 Datasheet
137Kb / 3P
   Low-Profile, High-Current Coupled Inductor
Revision: 22-Sep-17
IHCL-4040DZ-51 VISHAY-IHCL-4040DZ-51 Datasheet
141Kb / 3P
   Low-Profile, High-Current Coupled Inductor
IHCL-4040DZ-5A2.7 VISHAY-IHCL-4040DZ-5A2.7_V01 Datasheet
142Kb / 3P
   Low-Profile, High-Current Coupled Inductor
01-Jan-2022
IHCL-4040DZ-5A VISHAY-IHCL-4040DZ-5A_V01 Datasheet
140Kb / 3P
   Low-Profile, High-Current Coupled Inductor
01-Jan-2022
IHCL-4040DZ-512.2 VISHAY-IHCL-4040DZ-512.2 Datasheet
137Kb / 3P
   Low-Profile, High-Current Coupled Inductor
Revision: 22-Sep-17
IHCL-4040DZ-5115 VISHAY-IHCL-4040DZ-5115 Datasheet
133Kb / 3P
   Low-Profile, High-Current Coupled Inductor
Revision: 22-Sep-17
IHCL-4040DZ-514.7 VISHAY-IHCL-4040DZ-514.7 Datasheet
134Kb / 3P
   Low-Profile, High-Current Coupled Inductor
Revision: 22-Sep-17
More results




À propos de Vishay Siliconix


Vishay Siliconix est une filiale de Vishay Intertechnology, un fabricant mondial de composants électroniques passifs.
Vishay Siliconix est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de MOSFET de puissance, IGBTS et autres semi-conducteurs de puissance.
La société a été fondée en 1962 et a son siège à Santa Clara, en Californie.
Vishay Siliconix fournit des solutions d'alimentation pour une variété d'applications, notamment des systèmes d'énergie renouvelable, des équipements industriels, l'informatique et les télécommunications et l'électronique automobile.
Les produits de l'entreprise sont conçus pour une grande efficacité, une faible consommation d'énergie et une forte fiabilité, et sont fabriqués dans des installations de pointe à l'aide de processus de fabrication avancés.
En mettant l'accent sur l'innovation et la satisfaction des clients, Vishay Siliconix s'engage à fournir à ses clients les meilleures solutions de gestion de l'alimentation pour répondre à leurs besoins.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com